công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STD11NM60N-1 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STD11NM60N-1
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 600 V - 0.37 廓 - 10 A - TO-220 - TO-220FP- I2PAK - IPAK DPAK - D2PAK second generation MDmesh??Power MOSFET
Download  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STD11NM60N-1 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - STMicroelectronics

Back Button STD11NM60N-1 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STD11NM60N-1 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STD11NM60N-1 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STD11NM60N-1 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STD11NM60N-1 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STD11NM60N-1 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STD11NM60N-1 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STD11NM60N-1 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STD11NM60N-1 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 21 page
background image
STD11NM60N/-1 - STB11NM60N/-1 - STF11NM60N - STP11NM60N
Electrical characteristics
9/21
Figure 14. Normalized gate threshold voltage
vs temperature
Figure 15. Normalized on resistance vs
temperature
Figure 16. Source-drain diode forward
characteristics
Figure 17.
Normalized BVDSS vs temperature


Số phần tương tự - STD11NM60N-1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STD11NM60N-1 STMICROELECTRONICS-STD11NM60N-1 Datasheet
470Kb / 17P
   N-channel 600V-0.37ohm-10A-TO-220-TO-220FP- IPAK-DPAK Second generation MDmesh Power MOSFET
STD11NM60N-1 STMICROELECTRONICS-STD11NM60N-1 Datasheet
489Kb / 18P
   N-channel 600V - 0.37廓 - 10A - TO-220/FP- I/I2PAK - DPAK second generation MDmesh??Power MOSFET
STD11NM60N-1 STMICROELECTRONICS-STD11NM60N-1 Datasheet
641Kb / 20P
   N-channel 600 V, 0.37 廓, 10 A MDmesh??II Power MOSFET TO-220, TO-220FP, I2PAK, IPAK, DPAK, D2PAK
logo
Inchange Semiconductor ...
STD11NM60N-1 ISC-STD11NM60N-1 Datasheet
331Kb / 2P
   isc N-Channel Mosfet Transistor
More results

Mô tả tương tự - STD11NM60N-1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STX11NM60N STMICROELECTRONICS-STX11NM60N Datasheet
641Kb / 20P
   N-channel 600 V, 0.37 廓, 10 A MDmesh??II Power MOSFET TO-220, TO-220FP, I2PAK, IPAK, DPAK, D2PAK
STD11NM60ND STMICROELECTRONICS-STD11NM60ND_10 Datasheet
756Kb / 19P
   N-channel 600 V, 0.37 廓, 10 A, FDmesh??II Power MOSFET I2PAK, TO-220, TO-220FP, IPAK, DPAK
STD8NM60N STMICROELECTRONICS-STD8NM60N Datasheet
492Kb / 17P
   N-channel 600 V - 0.56 廓 - 7 A - TO-220 - TO-220FP - IPAK - DPAK second generation MDmesh??Power MOSFET
STP21NM60N STMICROELECTRONICS-STP21NM60N_08 Datasheet
562Kb / 18P
   N-channel 600 V - 0.17 廓 - 17 A TO-220 - TO-220FP - D2PAK - I2PAK - TO-247 second generation MDmesh??Power MOSFET
STD10NM65N STMICROELECTRONICS-STD10NM65N Datasheet
504Kb / 17P
   N-channel 650 V - 0.43 廓 - 9 A - TO-220 - TO-220FP- IPAK - DPAK second generation MDmesh??Power MOSFET
STF7NM60N STMICROELECTRONICS-STF7NM60N Datasheet
885Kb / 17P
   N-channel 600 V, 5 A, 0.84 ohm, DPAK, TO-220FP, TO-220, IPAK second generation MDmesh Power MOSFET
STB4NK60Z STMICROELECTRONICS-STB4NK60Z_08 Datasheet
578Kb / 20P
   N-channel 600 V - 1.76 廓 - 4 A SuperMESH??Power MOSFET DPAK - D2PAK - IPAK - I2PAK - TO-220 - TO-220FP
STD9NM50N STMICROELECTRONICS-STD9NM50N Datasheet
491Kb / 17P
   N-channel 500V - 0.47廓 - 7.5A - TO-220 - TO-220FP - IPAK - DPAK Second generation MDmesh??Power MOSFET
STD6NM60N STMICROELECTRONICS-STD6NM60N Datasheet
619Kb / 17P
   N-channel 600V - 0.85廓 - 4.6A - TO-220 - TO-220FP - IPAK - DPAK Second generation MDmesh??Power MOSFET
STD7NM50N STMICROELECTRONICS-STD7NM50N Datasheet
421Kb / 17P
   N-channel 500V - 0.70廓 - 5A - TO-220 - TO-220FP - IPAK - DPAK Second generation MDmesh??Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com