công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STD4NK50ZD bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STD4NK50ZD
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 500V - 2.4廓 - 3A - TO-220 - TO-220FP- DPAK - IPAK Fast diode SuperMESH??Power MOSFET
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STD4NK50ZD bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - STMicroelectronics

Back Button STD4NK50ZD Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STD4NK50ZD Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STD4NK50ZD Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STD4NK50ZD Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STD4NK50ZD Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STD4NK50ZD Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STD4NK50ZD Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STD4NK50ZD Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STD4NK50ZD Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 17 page
background image
Electrical characteristics
STD4NK50ZD - STD4NK50ZD-1 - STF4NK50ZD - STP4NK50ZD
6/17
2.1
Electrical characteristics (curves)
Figure 1.
Safe operating area for TO-220
Figure 2.
Thermal impedance for TO-220
Figure 3.
Safe operating areafor TO-220FP
Figure 4.
Thermal impedance for TO-220FP
Figure 5.
Safe operating area for DPAK/IPAK
Figure 6.
Thermal impedance for DPAK/IPAK


Số phần tương tự - STD4NK50ZD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
VBsemi Electronics Co.,...
STD4NK50ZD VBSEMI-STD4NK50ZD Datasheet
1Mb / 9P
   Power MOSFET
STD4NK50ZD-1 VBSEMI-STD4NK50ZD-1 Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel 650V (D-S)Power MOSFET
More results

Mô tả tương tự - STD4NK50ZD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STD4NK50ZT4 STMICROELECTRONICS-STD4NK50ZT4 Datasheet
671Kb / 13P
   N-CHANNEL 500V - 2.4W - 3A TO-220/TO-220FP/DPAK/IPAK
STP4NK50Z STMICROELECTRONICS-STP4NK50Z Datasheet
664Kb / 13P
   N-CHANNEL 500V - 2.4ohm - 3A TO-220/TO-220FP/DPAK/IPAK Zener-Protected SuperMESH?줡ower MOSFET
STP4NK80Z STMICROELECTRONICS-STP4NK80Z_06 Datasheet
546Kb / 18P
   N-channel 800V - 3廓 - 3A - TO-220/TO-220FP/DPAK/IPAK Zener - Protected SuperMESH??MOSFET
STP4NK80Z STMICROELECTRONICS-STP4NK80Z Datasheet
620Kb / 13P
   N-CHANNEL 800V - 3ohm - 3A TO-220/TO-220FP/DPAK/IPAK Zener-Protected SuperMESH??Power MOSFET
STP3NK80Z STMICROELECTRONICS-STP3NK80Z_06 Datasheet
537Kb / 18P
   N-channel 800V - 3.8廓 - 2.5A - TO-220/TO-220FP/DPAK/IPAK Zener-protected SuperMESH??Power MOSFET
STP5NK40Z STMICROELECTRONICS-STP5NK40Z Datasheet
601Kb / 13P
   N-CHANNEL 400V - 1.47ohm - 3A TO-220/TO-220FP/DPAK/IPAK Zener-Protected SuperMESH?줡ower MOSFET
STP3NK90Z STMICROELECTRONICS-STP3NK90Z Datasheet
613Kb / 13P
   N-CHANNEL 900V - 4.1ohm - 3A TO-220/TO-220FP/DPAK/IPAK Zener-Protected SuperMESH?줡ower MOSFET
STD5NK40ZT4 STMICROELECTRONICS-STD5NK40ZT4 Datasheet
608Kb / 13P
   N-CHANNEL 400V - 1.47ohm - 3A TO-220/TO-220FP/DPAK/IPAK
STD9NM50N STMICROELECTRONICS-STD9NM50N Datasheet
491Kb / 17P
   N-channel 500V - 0.47廓 - 7.5A - TO-220 - TO-220FP - IPAK - DPAK Second generation MDmesh??Power MOSFET
STD7NM50N STMICROELECTRONICS-STD7NM50N Datasheet
421Kb / 17P
   N-channel 500V - 0.70廓 - 5A - TO-220 - TO-220FP - IPAK - DPAK Second generation MDmesh??Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com