công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STGB18N40LZT4 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STGB18N40LZT4
Giải thích chi tiết về linh kiện  EAS 180 mJ - 400 V - internally clamped IGBT
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STGB18N40LZT4 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - STMicroelectronics

Back Button STGB18N40LZT4 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STGB18N40LZT4 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STGB18N40LZT4 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STGB18N40LZT4 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STGB18N40LZT4 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STGB18N40LZT4 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STGB18N40LZT4 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STGB18N40LZT4 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STGB18N40LZT4 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 18 page
background image
Electrical characteristics
STGD18N40LZ - STGB18N40LZ
6/18
2.1
Electrical characteristics (curves)
Figure 2.
Collector-emitter voltage vs
temperature
Figure 3.
Collector-emitter voltage vs
temperature
Figure 4.
Collector-emitter voltage vs
temperature
Figure 5.
Self clamped inductive switch
Figure 6.
Collector current vs collector
emitter voltage @ 25 °C
Figure 7.
Collector current vs collector
emitter voltage @ -40 °C
0
10
20
30
40
50
60
TC = 25 °C
VGE = 3
.8 V
VGE = 4 V
VGE
= 4.5 V
VGE = 8 V
VGE = 5 V
VCE (V)
IC (A)
HV42380
0
1
2
3
45
0
10
20
30
40
50
60
012
3
456
TC = -40 °C
VGE = 3.8 V
VGE = 4 V
VGE = 4.5 V
VGE = 8 V
VGE = 5 V
VCE (V)
IC (A)
HV42390


Số phần tương tự - STGB18N40LZT4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STGB18N40LZT4 STMICROELECTRONICS-STGB18N40LZT4 Datasheet
636Kb / 18P
   EAS 180 mJ - 400 V - internally clamped IGBT
STGB18N40LZT4 STMICROELECTRONICS-STGB18N40LZT4 Datasheet
896Kb / 19P
   EAS 180 mJ - 390 V - internally clamped IGBT
STGB18N40LZT4 STMICROELECTRONICS-STGB18N40LZT4 Datasheet
575Kb / 16P
   Automotive-grade 390 V internally clamped IGBT ESCIS 180 mJ
Rev 7 - January 2021
More results

Mô tả tương tự - STGB18N40LZT4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STGB18N40LZ_0805 STMICROELECTRONICS-STGB18N40LZ_0805 Datasheet
636Kb / 18P
   EAS 180 mJ - 400 V - internally clamped IGBT
STGB18N40LZ STMICROELECTRONICS-STGB18N40LZ_09 Datasheet
896Kb / 19P
   EAS 180 mJ - 390 V - internally clamped IGBT
STGP35N35LZ STMICROELECTRONICS-STGP35N35LZ Datasheet
720Kb / 18P
   Automotive-grade 345 V internally clamped IGBT, EAS 450 mJ
STGB18N40LZT4 STMICROELECTRONICS-STGB18N40LZT4 Datasheet
575Kb / 16P
   Automotive-grade 390 V internally clamped IGBT ESCIS 180 mJ
Rev 7 - January 2021
STGD19N40LZ STMICROELECTRONICS-STGD19N40LZ Datasheet
1Mb / 17P
   Automotive-grade 390 V internally clamped IGBT ESCIS 180 mJ
October 2016 Rev 6
STGD18N40LZT4 STMICROELECTRONICS-STGD18N40LZT4 Datasheet
466Kb / 16P
   Automotive-grade 390 V internally clamped IGBT ESCIS 180 mJ
Rev 1 - January 2021
STGB25N40LZAG STMICROELECTRONICS-STGB25N40LZAG Datasheet
551Kb / 20P
   Automotive-grade 400 V internally clamped IGBT ESCIS 320 mJ
February 2018 Rev 3
STGB20N45LZAG STMICROELECTRONICS-STGB20N45LZAG Datasheet
536Kb / 20P
   Automotive-grade 450 V internally clamped IGBT ESCIS 300 mJ
February 2018
STGB10NB37LZ STMICROELECTRONICS-STGB10NB37LZ_V01 Datasheet
751Kb / 15P
   10 A - 410 V internally clamped IGBT
Rev 4 Novermber 2009
logo
ON Semiconductor
MGP15N40CL ONSEMI-MGP15N40CL Datasheet
100Kb / 8P
   Internally Clamped N-Channel IGBT
April, 2000 ??Rev. 1
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com