công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STGW39NC60VD bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STGW39NC60VD
Giải thích chi tiết về linh kiện  40 A - 600 V - very fast IGBT
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STGW39NC60VD bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - STMicroelectronics

  STGW39NC60VD Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STGW39NC60VD Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STGW39NC60VD Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STGW39NC60VD Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STGW39NC60VD Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STGW39NC60VD Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STGW39NC60VD Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STGW39NC60VD Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STGW39NC60VD Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 15 page
background image
STGW39NC60VD
Electrical ratings
3/15
1
Electrical ratings
Table 2.
Absolute maximum ratings
Symbol
Parameter
Value
Unit
VCES
Collector-emitter voltage (VGE = 0)
600
V
IC
(1)
1.
Calculated according to the iterative formula:
Collector current (continuous) at 25 °C
80
A
IC
(1)
Collector current (continuous) at 100 °C
40
A
ICL
(2)
2.
Vclamp = 80%(VCES) , Tj = 150 °C, RG = 10 Ω, VGE= 15 V
Turn-off latching current
220
A
ICP
(3)
3.
Pulse width limited by max. junction temperature allowed
Pulsed collector current
220
A
VGE
Gate-emitter voltage
± 20
V
IF
Diode RMS forward current at TC = 25 °C
30
A
IFSM
Surge non repetitive forward current
(tp=10 ms sinusoidal)
120
A
PTOT
Total dissipation at TC = 25 °C
250
W
Tj
Operating junction temperature
– 55 to 150
°C
Table 3.
Thermal resistance
Symbol
Parameter
Value
Unit
Rthj-case
Thermal resistance junction-case max (IGBT)
0.5
°C/W
Rthj-case
Thermal resistance junction-case max (diode)
1.5
°C/W
Rthj-amb
Thermal resistance junction-ambient max
50
°C/W
I
C
T
C
()
T
JMAX
T
C
R
THJ
C
V
CESAT MAX
()
T
C
I
C
,
()
×
------------------------------------------------------------------------------------------------------
=


Số phần tương tự - STGW39NC60VD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STGW39NC60VD STMICROELECTRONICS-STGW39NC60VD Datasheet
340Kb / 10P
   N-CHANNEL 40A - 600V - TO-247 Very Fast PowerMESH??IGBT
STGW39NC60VD STMICROELECTRONICS-STGW39NC60VD Datasheet
285Kb / 13P
   N-channel 40A - 600V - TO-247 Very fast switching PowerMESH TM IGBT
STGW39NC60VD STMICROELECTRONICS-STGW39NC60VD Datasheet
323Kb / 14P
   N-channel 40A - 600V - TO-247 Very fast switching PowerMESH??IGBT
STGW39NC60VD STMICROELECTRONICS-STGW39NC60VD_06 Datasheet
285Kb / 13P
   N-channel 40A - 600V - TO-247 Very fast switching PowerMESH TM IGBT
STGW39NC60VD STMICROELECTRONICS-STGW39NC60VD_07 Datasheet
323Kb / 14P
   N-channel 40A - 600V - TO-247 Very fast switching PowerMESH??IGBT
More results

Mô tả tương tự - STGW39NC60VD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STGB10NC60HD STMICROELECTRONICS-STGB10NC60HD_08 Datasheet
774Kb / 19P
   600 V - 10 A - very fast IGBT
STGB19NC60H STMICROELECTRONICS-STGB19NC60H Datasheet
663Kb / 15P
   19 A - 600 V - very fast IGBT
September 2009 Rev 4
STGB20NC60V STMICROELECTRONICS-STGB20NC60V Datasheet
407Kb / 16P
   30 A - 600 V - very fast IGBT
STGB19NC60HD STMICROELECTRONICS-STGB19NC60HD Datasheet
511Kb / 18P
   19 A - 600 V - very fast IGBT
STGB19NC60HD STMICROELECTRONICS-STGB19NC60HD_09 Datasheet
724Kb / 17P
   19 A - 600 V - very fast IGBT
STGB10NC60HD STMICROELECTRONICS-STGB10NC60HD_V01 Datasheet
771Kb / 19P
   600 V - 10 A - very fast IGBT
Rev 5 December 2008
STGW45NC60VD STMICROELECTRONICS-STGW45NC60VD Datasheet
370Kb / 15P
   45 A - 600 V - very fast IGBT
STGP19NC60H STMICROELECTRONICS-STGP19NC60H Datasheet
318Kb / 14P
   19 A - 600 V - very fast IGBT
STGFW30NC60V STMICROELECTRONICS-STGFW30NC60V Datasheet
763Kb / 13P
   30 A - 600 V - very fast IGBT
April 2012 Rev 1
STGB20NC60V STMICROELECTRONICS-STGB20NC60V_V01 Datasheet
469Kb / 20P
   30 A - 600 V - very fast IGBT
Rev 6 June 2015
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com