công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SM320C6000GDP225 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Texas Instruments

tên linh kiện SM320C6000GDP225
Giải thích chi tiết về linh kiện  FLOATING-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
Download  148 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

SM320C6000GDP225 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Texas Instruments

Back Button SM320C6000GDP225 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments SM320C6000GDP225 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments SM320C6000GDP225 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments SM320C6000GDP225 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments SM320C6000GDP225 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments SM320C6000GDP225 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments SM320C6000GDP225 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments SM320C6000GDP225 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments SM320C6000GDP225 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 148 page
background image
TMS320C6713
FLOATINGPOINT DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
SPRS186L − DECEMBER 2001 − REVISED NOVEMBER 2005
6
POST OFFICE BOX 1443
HOUSTON, TEXAS 77251−1443
GDP 272-Ball BGA package (bottom view) (continued)
Table 1. Terminal Assignments for the 272-Ball GDP Package (in Order of Ball No.)
BALL NO.
SIGNAL NAME
BALL NO.
SIGNAL NAME
A1
VSS
C1
GP[5](EXT_INT5)/AMUTEIN0
A2
VSS
C2
GP[4](EXT_INT4)/AMUTEIN1
A3
CLKIN
C3
CVDD
A4
CVDD
C4
CLKMODE0
A5
RSV
C5
PLLHV
A6
TCK
C6
VSS
A7
TDI
C7
CVDD
A8
TDO
C8
VSS
A9
CVDD
C9
VSS
A10
CVDD
C10
DVDD
A11
VSS
C11
EMU4
A12
RSV [connect directly to CVDD]
C12
RSV
A13
RESET
C13
NMI
A14
VSS
C14
HD14/GP[14]
A15
HD13/GP[13]
C15
HD12/GP[12]
A16
HD11/GP[11]
C16
HD9/GP[9]
A17
DVDD
C17
HD6/AHCLKR1
A18
HD7/GP[3]
C18
CVDD
A19
VSS
C19
HD4/GP[0]
A20
VSS
C20
HD3/AMUTE1
B1
VSS
D1
DVDD
B2
CVDD
D2
GP[6](EXT_INT6)
B3
DVDD
D3
EMU2
B4
VSS
D4
VSS
B5
RSV
D5
CVDD
B6
TRST
D6
CVDD
B7
TMS
D7
RSV
B8
DVDD
D8
VSS
B9
EMU1
D9
EMU0
B10
EMU3
D10
CLKOUT3
B11
RSV [connect directly to VSS]
D11
CVDD
B12
EMU5
D12
RSV
B13
DVDD
D13
VSS
B14
HD15/GP[15]
D14
CVDD
B15
VSS
D15
CVDD
B16
HD10/GP[10]
D16
DVDD
B17
HD8/GP[8]
D17
VSS
B18
HD5/AHCLKX1
D18
HD2/AFSX1
B19
CVDD
D19
DVDD
B20
VSS
D20
HD1/AXR1[7]
Shading denotes the GDP package pin functions that drop out on the PYP package.


Số phần tương tự - SM320C6000GDP225

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SM320C6201 TI-SM320C6201 Datasheet
1Mb / 73P
[Old version datasheet]   DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
SM320C6201 TI1-SM320C6201 Datasheet
1Mb / 76P
[Old version datasheet]   DIGITAL SIGNAL PROCESSORS
SM320C6201-EP TI1-SM320C6201-EP Datasheet
876Kb / 59P
[Old version datasheet]   FIXED-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
SM320C6201B TI-SM320C6201B Datasheet
869Kb / 62P
[Old version datasheet]   DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
SM320C6201B TI-SM320C6201B Datasheet
932Kb / 64P
[Old version datasheet]   DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
More results

Mô tả tương tự - SM320C6000GDP225

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TMS320C6747 TI-TMS320C6747 Datasheet
1Mb / 203P
[Old version datasheet]   Floating-point Digital Signal Processor
TMS320C6713B TI-TMS320C6713B_10 Datasheet
2Mb / 154P
[Old version datasheet]   FLOATING-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
SM320C6701 TI-SM320C6701 Datasheet
894Kb / 63P
[Old version datasheet]   FLOATING - POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
SMJ320C6701 TI-SMJ320C6701_07 Datasheet
925Kb / 64P
[Old version datasheet]   FLOATING-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
SMV320C6727B-SP TI-SMV320C6727B-SP_15 Datasheet
573Kb / 112P
[Old version datasheet]   Floating-Point Digital Signal Processor
TMS320C6701 TI-TMS320C6701_08 Datasheet
967Kb / 70P
[Old version datasheet]   FLOATING-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
SM320C6701-EP TI1-SM320C6701-EP Datasheet
938Kb / 65P
[Old version datasheet]   FLOATING-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
TMSC6701 TI-TMSC6701 Datasheet
862Kb / 64P
[Old version datasheet]   FLOATING POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
SM320C6727B TI1-SM320C6727B Datasheet
710Kb / 111P
[Old version datasheet]   Floating-Point Digital Signal Processor
SMJ320C6701 TI-SMJ320C6701_15 Datasheet
1,002Kb / 66P
[Old version datasheet]   FLOATING-POINT DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com