công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TL431ZSF bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện TL431ZSF
Giải thích chi tiết về linh kiện  PROGRAMMABLE PRECISION SHUNT REGULATOR
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

TL431ZSF bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button TL431ZSF Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers TL431ZSF Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers TL431ZSF Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers TL431ZSF Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers TL431ZSF Datasheet HTML 10Page - List of Unclassifed Manufacturers TL431ZSF Datasheet HTML 11Page - List of Unclassifed Manufacturers TL431ZSF Datasheet HTML 12Page - List of Unclassifed Manufacturers TL431ZSF Datasheet HTML 13Page - List of Unclassifed Manufacturers TL431ZSF Datasheet HTML 14Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 15 page
background image
PROGRAMMABLE PRECISION SHUNT REGULATOR
TL431Z/AZ /CZ
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
Test Circuit for Reference Impedance
Figure 13.
Test Circuit for Pulse Response
Figure 14.
Jan. 2007 - Rev 1.0
HTC
10
0.1
REFERENCE IMPEDANCE
VS FREQUENCY
1
10
100
IKA=10㎃
TA=25℃
1K
10K
100K
1M
10M
f-FREQUENCY-㎐
1㏀
OUTPUT
50Ω
IKA
~
GND
-
+
0
REFERENCE IMPEDANCE
VS FREQUENCY
2
5
6
TA=25℃
-1
1
3
5
7
t-TIME-㎲
OUTPUT
50Ω
GND
220Ω
PULSE
GENERATOR
f=100㎑
4
3
1
02
4
6
INPUT
OUTPUT


Số phần tương tự - TL431ZSF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
HTC Korea TAEJIN Techno...
TL431ZSF HTC-TL431ZSF Datasheet
454Kb / 10P
   PROGRAMMABLE PRECISION SHUNT REGULATOR
More results

Mô tả tương tự - TL431ZSF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
HTC Korea TAEJIN Techno...
TL431Z HTC-TL431Z Datasheet
454Kb / 10P
   PROGRAMMABLE PRECISION SHUNT REGULATOR
TJR431A HTC-TJR431A Datasheet
161Kb / 4P
   PROGRAMMABLE PRECISION SHUNT REGULATOR
TL431 HTC-TL431_10 Datasheet
671Kb / 12P
   PROGRAMMABLE PRECISION SHUNT REGULATOR
logo
Micro Commercial Compon...
TL431X MCC-TL431X Datasheet
690Kb / 2P
   Programmable Precision Shunt Regulator
logo
HTC Korea TAEJIN Techno...
LM431 HTC-LM431 Datasheet
284Kb / 9P
   PROGRAMMABLE PRECISION SHUNT REGULATOR
logo
Micro Commercial Compon...
TL431KLP MCC-TL431KLP Datasheet
299Kb / 4P
   Programmable Precision Shunt Regulator
TL431X MCC-TL431X_11 Datasheet
628Kb / 3P
   Programmable Precision Shunt Regulator
TL431LP MCC-TL431LP_13 Datasheet
185Kb / 3P
   Programmable Precision Shunt Regulator
TL431LP MCC-TL431LP Datasheet
124Kb / 3P
   Programmable Precision Shunt Regulator
logo
HTC Korea TAEJIN Techno...
TJ431 HTC-TJ431 Datasheet
188Kb / 5P
   PROGRAMMABLE PRECISION SHUNT REGULATOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com