công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BYV26A bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện BYV26A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra Fast Avalanche Sinterglass Diode
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

BYV26A bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  BYV26A Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix BYV26A Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix BYV26A Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix BYV26A Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix BYV26A Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
BYV26
Document Number 86040
Rev. 1.6, 14-Apr-05
Vishay Semiconductors
www.vishay.com
3
Package Dimensions in mm (Inches)
Figure 3. Max. Average Forward Current vs. Ambient Temperature
Figure 4. Max. Forward Current vs. Forward Voltage
0
40
80
120
160
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.2
Tamb- Ambient Temperature (
°C)
200
95 9730
1.0
RthJA = 100 K/W
RthJA =45K/W
0.001
0.01
0.1
1
10
95 9731
VF - Forward Voltage(V)
Tj =25
°C
Tj =175
°C
1
07
23566
Figure 5. Diode Capacitance vs. Reverse Voltage
Figure 6. Diode Capacitance vs. Reverse Voltage
0
5
10
15
20
25
30
35
40
16380
f=1MHz
BYV26C
0.1
1
10
100
V - Reverse Voltage(V)
R
16381
f=1MHz
BYV26E
0
5
10
15
20
25
30
35
40
0.1
1
10
100
V - Reverse Voltage(V)
R
Cathode Identification
0.82 (0.032) max.
Sintered Glass Case
SOD-57
94 9538
26(1.014) min.
26(1.014) min.
ISO Method E
3.6 (0.140)max.
4.0 (0.156) max.


Số phần tương tự - BYV26A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
BYV26A PHILIPS-BYV26A Datasheet
69Kb / 12P
   Fast soft-recovery controlled avalanche rectifiers
1996 May 30
logo
Vishay Siliconix
BYV26A VISHAY-BYV26A Datasheet
121Kb / 4P
   Ultra-Fast Avalanche Sinterglass Diode
Rev. 1.8, 04-Sep-12
BYV26A VISHAY-BYV26A Datasheet
41Kb / 4P
   Very Fast Soft-Recovery Avalanche Rectifier
Rev. 2, 24-Jun-98
logo
SUNMATE electronic Co.,...
BYV26A SUNMATE-BYV26A Datasheet
155Kb / 2P
   1.0A Axial Leaded Super Fast Rectifier
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
BYV26A BILIN-BYV26A Datasheet
54Kb / 2P
   SUPER FAST RECTIFIERS
More results

Mô tả tương tự - BYV26A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
BYV27-600 VISHAY-BYV27-600 Datasheet
115Kb / 4P
   Ultra Fast Avalanche Sinterglass Diode
Rev. 1.6, 04-Aug-10
BYV28-600-TR VISHAY-BYV28-600-TR Datasheet
111Kb / 4P
   Ultra-Fast Avalanche Sinterglass Diode
Rev. 1.7, 04-Sep-12
logo
Digitron Semiconductors
BYV27-50 DIGITRON-BYV27-50 Datasheet
92Kb / 3P
   ULTRA FAST AVALANCHE SINTERGLASS DIODE
logo
Vishay Siliconix
BYV28-50 VISHAY-BYV28-50_V01 Datasheet
126Kb / 4P
   Ultra-Fast Avalanche Sinterglass Diode
01-Jan-2022
BYV26A VISHAY-BYV26A_15 Datasheet
127Kb / 5P
   Ultra-Fast Avalanche Sinterglass Diode
Rev. 1.8, 04-Sep-12
BYV27-50 VISHAY-BYV27-50_15 Datasheet
129Kb / 5P
   Ultra-Fast Avalanche Sinterglass Diode
Rev. 1.8, 04-Sep-12
BYV26E-TR VISHAY-BYV26E-TR Datasheet
121Kb / 4P
   Ultra-Fast Avalanche Sinterglass Diode
Rev. 1.8, 04-Sep-12
BYV26A VISHAY-BYV26A_10 Datasheet
114Kb / 4P
   Ultra Fast Avalanche Sinterglass Diode
Rev. 1.7, 04-Aug-10
logo
Nanjing International G...
BYV26E DGNJDZ-BYV26E Datasheet
175Kb / 2P
   Ultra Fast Avalanche Sinterglass Diode
logo
Vishay Siliconix
BYT53A VISHAY-BYT53A_V01 Datasheet
136Kb / 4P
   Ultra-Fast Avalanche Sinterglass Diode
01-Jan-2022
BYV26A VISHAY-BYV26A_V01 Datasheet
134Kb / 4P
   Ultra-Fast Avalanche Sinterglass Diode
01-Jan-2022
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com