công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BY269 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện BY269
Giải thích chi tiết về linh kiện  Fast Avalanche Sinterglass Diode
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

BY269 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Vishay Siliconix

  BY269 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix BY269 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix BY269 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix BY269 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix BY269 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
BY268 / BY269
Document Number 86005
Rev. 1.6, 13-Apr-05
Vishay Semiconductors
www.vishay.com
1
949539
Fast Avalanche Sinterglass Diode
Features
• Glass passivated junction
• Hermetically sealed package
• Lead (Pb)-free component
• Component in accordance to RoHS 2002/95/EC
and WEEE 2002/96/EC
Applications
High voltage fast rectification diode
Mechanical Data
Case: SOD-57 Sintered glass case
Terminals: Plated axial leads, solderable per
MIL-STD-750, Method 2026
Polarity: Color band denotes cathode end
Mounting Position: Any
Weight: approx. 369 mg
Parts Table
Absolute Maximum Ratings
Tamb = 25 °C, unless otherwise specified
Maximum Thermal Resistance
Tamb = 25 °C, unless otherwise specified
Part
Type differentiation
Package
BY268
VR = 1400 V; IFAV = 0.8 A
SOD-57
BY269
VR = 1600 V; IFAV = 0.8 A
SOD-57
Parameter
Test condition
Part
Symbol
Value
Unit
Peak reverse voltage, non
repetitive
BY268
VRSM
1600
V
BY269
VRSM
1800
V
Reverse voltage
see electrical characteristics
BY268
VR
1400
V
BY269
VR
1600
V
Peak forward surge current
tp = 10 ms, half sinewave
IFSM
20
A
Average forward current
IFAV
0.8
A
Junction and storage
temperature range
Tj = Tstg
- 55 to + 175
°C
Non repetitive reverse
avalanche energy
I(BR)R = 0.4 A
ER
10
mJ
Parameter
Test condition
Part
Symbol
Value
Unit
Junction ambient
on PC board with spacing
25 mm
RthJA
100
K/W
L = 10 mm, TL = constant
RthJA
45
K/W
e2


Số phần tương tự - BY269

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
BY269 VISHAY-BY269 Datasheet
37Kb / 3P
   Silicon Mesa Rectifiers
Rev. 2, 24-Jun-98
logo
Diodes Incorporated
BY269 DIODES-BY269 Datasheet
75Kb / 2P
   0.8A FAST RECOVERY HIGH VOLTAGE GLASS BODY RECTIFIER
DS30035 Rev. A
logo
Vishay Siliconix
BY269 VISHAY-BY269 Datasheet
119Kb / 4P
   Fast Avalanche Sinterglass Diode
Rev. 1.7, 25-Aug-10
BY269 VISHAY-BY269 Datasheet
125Kb / 5P
   Fast Avalanche Sinterglass Diode
Rev. 1.8, 12-Sep-12
logo
New Jersey Semi-Conduct...
BY269 NJSEMI-BY269 Datasheet
128Kb / 2P
   Fast Avalanche Sinterglass Diode
More results

Mô tả tương tự - BY269

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
BYW72 VISHAY-BYW72_10 Datasheet
106Kb / 4P
   Fast Avalanche Sinterglass Diode
Rev. 1.7, 25-Aug-10
BYM36 VISHAY-BYM36 Datasheet
149Kb / 5P
   Fast Avalanche Sinterglass Diode
Rev. 1.6, 12-Aug-04
BYM36A VISHAY-BYM36A Datasheet
107Kb / 5P
   Fast Avalanche Sinterglass Diode
Rev. 1.7, 25-Aug-10
BYV37 VISHAY-BYV37_10 Datasheet
378Kb / 4P
   Fast Avalanche Sinterglass Diode
Rev. 1.7, 31-Mar-10
BYV16-TAP VISHAY-BYV16-TAP Datasheet
130Kb / 5P
   Fast Avalanche Sinterglass Diode
Rev. 1.8, 04-Sep-12
BY203-20S-TR VISHAY-BY203-20S-TR Datasheet
128Kb / 4P
   Fast Avalanche Sinterglass Diode
Rev. 1.9, 12-Sep-12
BYV38-TAP VISHAY-BYV38-TAP Datasheet
123Kb / 4P
   Fast Avalanche Sinterglass Diode
Rev. 1.8, 04-Sep-12
logo
New Jersey Semi-Conduct...
BY268 NJSEMI-BY268 Datasheet
128Kb / 2P
   Fast Avalanche Sinterglass Diode
logo
Vishay Siliconix
BY203-20STAP VISHAY-BY203-20STAP Datasheet
123Kb / 4P
   Fast Avalanche Sinterglass Diode
Rev. 1.9, 12-Sep-12
BY268 VISHAY-BY268_V01 Datasheet
136Kb / 4P
   Fast Avalanche Sinterglass Diode
01-Jan-2022
BYV12 VISHAY-BYV12_10 Datasheet
452Kb / 5P
   Fast Avalanche Sinterglass Diode
Rev. 1.7, 30-Jul-10
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com