công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD1934YSTZ bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD1934YSTZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-Channel DAC with PLL, 192 kHz, 24 Bits
Download  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD1934YSTZ bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Analog Devices

Back Button AD1934YSTZ Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD1934YSTZ Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD1934YSTZ Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD1934YSTZ Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD1934YSTZ Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD1934YSTZ Datasheet HTML 12Page - Analog Devices AD1934YSTZ Datasheet HTML 13Page - Analog Devices AD1934YSTZ Datasheet HTML 14Page - Analog Devices AD1934YSTZ Datasheet HTML 15Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 28 page
background image
AD1934
Rev. 0 | Page 11 of 28
16
8
FREQUENCY (kHz)
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
0.06
0.04
0.02
–0.06
–0.04
–0.02
0
024
12
24
36
FREQUENCY (kHz)
Figure 3. DAC Pass-Band Filter Response, 48 kHz
0
–150
–100
–50
048
72
48
24
FREQUENCY (kHz)
Figure 4. DAC Stop-Band Filter Response, 48 kHz
0.10
–0.10
–0.05
0
0.05
096
0
–150
–100
–50
096
24
48
72
FREQUENCY (kHz)
0.5
–0.5
–0.4
–0.3
–0.2
–0.1
0
0.1
0.2
0.3
0.4
064
816
32
FREQUENCY (kHz)
Figure 5. DAC Pass-Band Filter Response, 96 kHz
Figure 6. DAC Stop-Band Filter Response, 96 kHz
–10
–8
–6
–4
–2
0
48
96
64
80
FREQUENCY (kHz)
Figure 7. DAC Pass-Band Filter Response, 192 kHz
Figure 8. DAC Stop-Band Filter Response, 192 kHz


Số phần tương tự - AD1934YSTZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD1934YSTZ AD-AD1934YSTZ Datasheet
575Kb / 28P
   8-Channel DAC
AD1934YSTZ-RL AD-AD1934YSTZ-RL Datasheet
575Kb / 28P
   8-Channel DAC
More results

Mô tả tương tự - AD1934YSTZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD1933YSTZ AD-AD1933YSTZ Datasheet
380Kb / 28P
   8-Channel DAC with PLL and Differential Outputs, 192 kHz, 24 Bits
Rev. E
ADAU1328 AD-ADAU1328_15 Datasheet
428Kb / 32P
   2 ADC/8 DAC with PLL, 192 kHz, 24-Bit Codec
REV. B
AD1939 AD-AD1939 Datasheet
607Kb / 32P
   4 ADC/8 DAC with PLL, 192 kHz, 24-Bit CODEC
REV. 0
AD1938WBSTZ-RL AD-AD1938WBSTZ-RL Datasheet
472Kb / 32P
   4 ADC/8 DAC with PLL, 192 kHz, 24-Bit Codec
Rev. E
AD1939 AD-AD1939_15 Datasheet
485Kb / 32P
   4 ADC/8 DAC with PLL, 192 kHz, 24-Bit Codec
Rev. E
AD1928 AD-AD1928 Datasheet
595Kb / 32P
   2 ADC/8 DAC with PLL, 192 kHz, 24-Bit Codec
REV. 0
AD1939WBSTZ AD-AD1939WBSTZ Datasheet
485Kb / 32P
   4 ADC/8 DAC with PLL, 192 kHz, 24-Bit Codec
Rev. E
AD1935 AD-AD1935 Datasheet
381Kb / 30P
   4 ADC/8 DAC with PLL, 192 kHz, 24 Bit CODEC
Rev. PrI
AD1938 AD-AD1938 Datasheet
559Kb / 32P
   4 ADC/8 DAC with PLL, 192 kHz, 24-Bit CODEC
REV. 0
ADAU1328 AD-ADAU1328 Datasheet
543Kb / 32P
   2 ADC/8 DAC with PLL, 192 kHz, 24-Bit Codec
REV. 0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com