công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DAC8871B bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Burr-Brown (TI)

[Old version datasheet] Texas Instruments acquired Burr-Brown Corporation.
tên linh kiện DAC8871B
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit, Single-Channel, 짹18V Output (Unbuffered), Ultra-Low Power, Serial Interface DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
Download  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BURR-BROWN [Burr-Brown (TI)]
Trang chủ  http://www.burr-brown.com
Logo BURR-BROWN - Burr-Brown (TI)

DAC8871B bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Burr-Brown (TI)

Back Button DAC8871B Datasheet HTML 6Page - Burr-Brown (TI) DAC8871B Datasheet HTML 7Page - Burr-Brown (TI) DAC8871B Datasheet HTML 8Page - Burr-Brown (TI) DAC8871B Datasheet HTML 9Page - Burr-Brown (TI) DAC8871B Datasheet HTML 10Page - Burr-Brown (TI) DAC8871B Datasheet HTML 11Page - Burr-Brown (TI) DAC8871B Datasheet HTML 12Page - Burr-Brown (TI) DAC8871B Datasheet HTML 13Page - Burr-Brown (TI) DAC8871B Datasheet HTML 14Page - Burr-Brown (TI) Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 21 page
background image
www.ti.com
8192
0
65536
57344
49152
40960
32768
24576
16384
DigitalInputCode
1.00
0.75
0.50
0.25
0
-0.25
-0.50
-0.75
-1.00
V
=10V
REFH
V
=0V
REFL
8192
0
65536
57344
49152
40960
32768
24576
16384
DigitalInputCode
V
=10V
REFH
V
=0V
REFL
1.00
0.75
0.50
0.25
0
-0.25
-0.50
-0.75
-1.00
8192
0
65536
57344
49152
40960
32768
24576
16384
DigitalInputCode
2.00
1.50
1.00
0.50
0
-0.50
-1.00
-1.50
-2.00
V
=+18V
CC
V
= 18V
-
SS
V
=+18V
REFH
V
= -
REFL
18V
8192
0
65536
57344
49152
40960
32768
24576
16384
DigitalInputCode
1.00
0.75
0.50
0.25
0
-0.25
-0.50
-0.75
-1.00
V
=+18V
CC
V
= 18V
-
SS
V
=+18V
REFH
V
REFL = -18V
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17
18
±Reference(V)
2.0
1.5
1.0
0.5
0
-0.5
-1.0
-1.5
-2.0
V
=+18V
CC
V
= 18V
SS
-
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17
18
±Reference(V)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1.0
V
=+18V
CC
V
= 18V
SS
-
DAC8871
SBAS396 – JUNE 2007
TYPICAL CHARACTERISTICS (continued)
At T
A = +25°C, VDD = +5V, VCC = +15V, VSS = –15V, VREFH = +10V, and VREFL =–10V, unless otherwise noted.
LINEARITY ERROR
DIFFERENTIAL LINEARITY ERROR
vs DIGITAL INPUT CODE
vs DIGITAL INPUT CODE
Figure 15.
Figure 16.
LINEARITY ERROR
DIFFERENTIAL LINEARITY ERROR
vs DIGITAL INPUT CODE
vs DIGITAL INPUT CODE
Figure 17.
Figure 18.
INTEGRAL NONLINEARITY ERROR
DIFFERENTIAL NONLINEARITY ERROR
vs REFERENCE VOLTAGE
vs REFERENCE VOLTAGE
Figure 19.
Figure 20.
10
Submit Documentation Feedback


Số phần tương tự - DAC8871B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Burr-Brown (TI)
DAC8871B BURR-BROWN-DAC8871B Datasheet
528Kb / 19P
   16-Bit, Single-Channel, 짹18V Output (Unbuffered), Ultra-Low Power, Serial Interface DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
More results

Mô tả tương tự - DAC8871B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Burr-Brown (TI)
DAC8871 BURR-BROWN-DAC8871 Datasheet
528Kb / 19P
   16-Bit, Single-Channel, 짹18V Output (Unbuffered), Ultra-Low Power, Serial Interface DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
logo
Texas Instruments
DAC8832 TI-DAC8832 Datasheet
731Kb / 26P
[Old version datasheet]   16-Bit, Ultra-Low Power, Voltage-Output Digital-to-Analog Converter
DAC8832 TI1-DAC8832_14 Datasheet
1Mb / 29P
[Old version datasheet]   16-Bit, Ultra-Low Power, Voltage-Output Digital-to-Analog Converter
DAC8571 TI-DAC8571 Datasheet
687Kb / 1P
[Old version datasheet]   16-BIT, LOW POWER, VOLTAGE OUTPUT, I2C INTERFACE DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
ADS8345 TI1-ADS8345_14 Datasheet
1Mb / 25P
[Old version datasheet]   16-Bit, 8-Channel Serial Output Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS8343 TI1-ADS8343_14 Datasheet
889Kb / 24P
[Old version datasheet]   16-Bit, 4-Channel Serial Output Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Burr-Brown (TI)
ADS8343E2K5 BURR-BROWN-ADS8343E2K5 Datasheet
874Kb / 23P
   16-Bit, 4-Channel Serial Output Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Texas Instruments
ADS8344 TI1-ADS8344_14 Datasheet
1Mb / 26P
[Old version datasheet]   16-Bit, 8-Channel Serial Output Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS8341 TI-ADS8341 Datasheet
417Kb / 18P
[Old version datasheet]   16-Bit, 4-Channel Serial Output Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Burr-Brown (TI)
ADS8344 BURR-BROWN-ADS8344 Datasheet
278Kb / 13P
   16-Bit, 8-Channel Serial Output Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com