công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1SS417 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Toshiba Semiconductor

tên linh kiện 1SS417
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Speed Switching Application
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Trang chủ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

1SS417 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Toshiba Semiconductor

  1SS417_04 Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor 1SS417_04 Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor 1SS417_04 Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
1SS417
2004-05-26
2
IF - VF
0.1
1
10
100
0
0.2
0.4
0.6
0.8
順電圧 VF (V)
-25
25
Ta=100°C
FORWORD VOLTAGE VF(V)
IR - VR
0
0
0
0
0
1
10
100
0
10
203040
逆電圧 
VR  (V)
100u
10u
1u
100n
10n
1n
100p
10p
Ta=100°C
75
50
25
0
-25
REVERSE VOLTAGE VR(V)
CT - VR
0.1
1
10
100
010
20
30
40
REVERSE VOLTAGE VR(V)
Ta=25°C
f=1MHz
Mounted on a glass epoxy
circuit board of 20 x 20mm,
pad dimension 4 x 4mm.


Số phần tương tự - 1SS417_04

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
1SS417CT TOSHIBA-1SS417CT Datasheet
179Kb / 3P
   High Speed Switching Application
logo
Pan Jit International I...
1SS417FN2 PANJIT-1SS417FN2 Datasheet
155Kb / 5P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER
1SS417FN2 PANJIT-1SS417FN2_17 Datasheet
147Kb / 4P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER
1SS417FN2_R1_00001 PANJIT-1SS417FN2_R1_00001 Datasheet
147Kb / 4P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER
1SS417FN2_R1_00001 PANJIT-1SS417FN2_R1_00001 Datasheet
146Kb / 4P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER
May 11,2017-REV.01
More results

Mô tả tương tự - 1SS417_04

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
1SS392 TOSHIBA-1SS392_07 Datasheet
200Kb / 3P
   High Speed Switching Application
1SS388TPH3F TOSHIBA-1SS388TPH3F Datasheet
228Kb / 3P
   High Speed Switching Application
HN2S03FU TOSHIBA-HN2S03FU Datasheet
186Kb / 3P
   High Speed Switching Application
logo
Guangdong Kexin Industr...
1SS367 KEXIN-1SS367 Datasheet
32Kb / 1P
   HIGH SPEED SWITCHING APPLICATION
logo
DONGGUAN YOU FENG WEI E...
1SS389 YFWDIODE-1SS389 Datasheet
317Kb / 2P
   HIGH SPEED SWITCHING APPLICATION
logo
SHIKUES Electronics
1SS388 SKTECHNOLGY-1SS388 Datasheet
562Kb / 2P
   High Speed Switching Application
logo
Shanghai Leiditech Elec...
BAS21S LEIDITECH-BAS21S Datasheet
486Kb / 3P
   High speed switching application
logo
Fairchild Semiconductor
KSC2333 FAIRCHILD-KSC2333 Datasheet
56Kb / 5P
   High Speed Switching Application
logo
Guangdong Kexin Industr...
1SS395 KEXIN-1SS395 Datasheet
43Kb / 1P
   HIGH SPEED SWITCHING APPLICATION
logo
Toshiba Semiconductor
1SS416 TOSHIBA-1SS416 Datasheet
133Kb / 3P
   High Speed Switching Application
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com