công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM2655 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - National Semiconductor (TI)

[Old version datasheet] Texas Instruments acquired National semiconductor.
tên linh kiện LM2655
Giải thích chi tiết về linh kiện  2.5A High Efficiency Synchronous Switching Regulator
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NSC [National Semiconductor (TI)]
Trang chủ  http://www.national.com
Logo NSC - National Semiconductor (TI)

LM2655 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - National Semiconductor (TI)

Back Button LM2655_05 Datasheet HTML 4Page - National Semiconductor (TI) LM2655_05 Datasheet HTML 5Page - National Semiconductor (TI) LM2655_05 Datasheet HTML 6Page - National Semiconductor (TI) LM2655_05 Datasheet HTML 7Page - National Semiconductor (TI) LM2655_05 Datasheet HTML 8Page - National Semiconductor (TI) LM2655_05 Datasheet HTML 9Page - National Semiconductor (TI) LM2655_05 Datasheet HTML 10Page - National Semiconductor (TI) LM2655_05 Datasheet HTML 11Page - National Semiconductor (TI) LM2655_05 Datasheet HTML 12Page - National Semiconductor (TI) Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 16 page
background image
Typical Performance Characteristics (Continued)
R
SW(ON) + Bond Wire Resistance vs
Input Voltage (Note 10) (I
LOAD = 1.5A)
R
SW(ON) + Bond Wire Resistance vs
Junction Temperature (Note 10) (I
LOAD = 1.5A, VIN =5V)
10128411
10128412
Current Limit vs Input Voltage
(Synchronous)
Current Limit vs Input Voltage
(Asynchronous)
10128413
10128414
Current Limit vs Junction Temperature
(V
IN = 5V, VOUT = 3.3V)
Reference Voltage vs Junction Temperature
10128415
10128416
www.national.com
8


Số phần tương tự - LM2655_05

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LM2655MTC-3.3/NOPB TI-LM2655MTC-3.3/NOPB Datasheet
757Kb / 18P
[Old version datasheet]   2.5A High Efficiency Synchronous Switching Regulator
logo
National Semiconductor ...
LM2655MTC-ADJ NSC-LM2655MTC-ADJ Datasheet
377Kb / 16P
   2.5A High Efficiency Synchronous Switching Regulator
logo
Texas Instruments
LM2655MTC-ADJ/NOPB TI-LM2655MTC-ADJ/NOPB Datasheet
757Kb / 18P
[Old version datasheet]   2.5A High Efficiency Synchronous Switching Regulator
LM2655MTCX-3.3/NOPB TI-LM2655MTCX-3.3/NOPB Datasheet
757Kb / 18P
[Old version datasheet]   2.5A High Efficiency Synchronous Switching Regulator
LM2655MTCX-ADJ/NOPB TI-LM2655MTCX-ADJ/NOPB Datasheet
757Kb / 18P
[Old version datasheet]   2.5A High Efficiency Synchronous Switching Regulator
More results

Mô tả tương tự - LM2655_05

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LM2655 NSC-LM2655 Datasheet
377Kb / 16P
   2.5A High Efficiency Synchronous Switching Regulator
logo
Texas Instruments
LM2655 TI-LM2655_15 Datasheet
757Kb / 18P
[Old version datasheet]   2.5A High Efficiency Synchronous Switching Regulator
logo
Fitipower Integrated Te...
FP6375 FITIPOWER-FP6375 Datasheet
1Mb / 13P
   High Efficiency 1MHz 2.5A Synchronous Step Down Regulator
logo
Texas Instruments
LM2651 TI1-LM2651_14 Datasheet
966Kb / 20P
[Old version datasheet]   1.5A High Efficiency Synchronous Switching Regulator
logo
National Semiconductor ...
LM2653 NSC-LM2653 Datasheet
243Kb / 13P
   1.5A High Efficiency Synchronous Switching Regulator
LM2653 NSC-LM2653_05 Datasheet
663Kb / 12P
   1.5A High Efficiency Synchronous Switching Regulator
LM2651 NSC-LM2651 Datasheet
222Kb / 10P
   1.5A High Efficiency Synchronous Switching Regulator
LM2651 NSC-LM2651_05 Datasheet
630Kb / 11P
   1.5A High Efficiency Synchronous Switching Regulator
logo
Monolithic Power System...
MP2120 MPS-MP2120 Datasheet
367Kb / 11P
   2.5A, 5.5V Synchronous Step-Down Switching Regulator
logo
ACE Technology Co., LTD...
ACE713C ACE-ACE713C Datasheet
414Kb / 4P
   High Efficiency 1.25MHz, 2.5A Boost Regulator
VER 1.2
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com