công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

C-13-010-TK-SSLMI bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện C-13-010-TK-SSLMI
Giải thích chi tiết về linh kiện  10Gbps 1310 nm MQW-FP Laser Diode Module-TOSA
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

C-13-010-TK-SSLMI bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  C-13-010-TK-SSLMI Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers C-13-010-TK-SSLMI Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers C-13-010-TK-SSLMI Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers C-13-010-TK-SSLMI Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers C-13-010-TK-SSLMI Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers C-13-010-TK-SSLMI Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers C-13-010-TK-SSLMI Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
4
10Gbps 1310 nm
MQW-FP Laser Diode Module-TOSA
C-13-010-TX-SXXXX
LUMINENTOIC.COM
20550 Nordhoff St. • Chatsworth, CA 91311 • tel: 818.773.9044 • fax: 818.576.9486
9F, No 81, Shui Lee Rd. • Hsinchu, Taiwan, R.O.C. • tel: 886.3.5169222 • fax: 886.3.5169213
LUMNDS530-APR2505
rev. A.2
C-13-010-TX-SSCMI
C-13-010-TX-SLCMI
Optical Plane
Optical Plane
Units in mm


Số phần tương tự - C-13-010-TK-SSLMI

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Source Photonics, Inc.
C-13-010-PK-SLC2I SOURCE-C-13-010-PK-SLC2I Datasheet
638Kb / 4P
   10Gbps 1310 nm MQW-FP Laser Diode Pigtailed Module-Differential TOSA
C-13-010-PK-SLCMI SOURCE-C-13-010-PK-SLCMI Datasheet
638Kb / 4P
   10Gbps 1310 nm MQW-FP Laser Diode Pigtailed Module-Differential TOSA
C-13-010-PK-SSC2I SOURCE-C-13-010-PK-SSC2I Datasheet
638Kb / 4P
   10Gbps 1310 nm MQW-FP Laser Diode Pigtailed Module-Differential TOSA
C-13-010-PK-SSCMI SOURCE-C-13-010-PK-SSCMI Datasheet
638Kb / 4P
   10Gbps 1310 nm MQW-FP Laser Diode Pigtailed Module-Differential TOSA
More results

Mô tả tương tự - C-13-010-TK-SSLMI

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Source Photonics, Inc.
C-13-010-PK-SSC2I SOURCE-C-13-010-PK-SSC2I Datasheet
638Kb / 4P
   10Gbps 1310 nm MQW-FP Laser Diode Pigtailed Module-Differential TOSA
C-13-DFB10-TJ-SSC2I SOURCE-C-13-DFB10-TJ-SSC2I Datasheet
1Mb / 5P
   10Gbps 1310 nm MQW-DFB Laser Diode Module-TOSA
C-13-DFB10-TA-SSCMI SOURCE-C-13-DFB10-TA-SSCMI Datasheet
1Mb / 8P
   10Gbps 1310 nm MQW-DFB Laser Diode Module-TOSA
C-13-DFB10-TK-SSCMI-01 SOURCE-C-13-DFB10-TK-SSCMI-01 Datasheet
976Kb / 5P
   10Gbps 1310 nm MQW-DFB Laser Diode Module-Differential TOSA
C-13-DFB10-TA-SSCMI-HT SOURCE-C-13-DFB10-TA-SSCMI-HT Datasheet
1Mb / 8P
   10Gbps 1310 nm 0 ~ 85쨘C MQW-DFB Laser Diode Module-TOSA
C-13-DFB10-PK-SSC2I SOURCE-C-13-DFB10-PK-SSC2I Datasheet
1Mb / 4P
   10Gbps 1310 nm MQW-DFB Laser Diode Pigtailed Module-Differential TOSA
C-13-DFB10-TJ-SSC2I-HT-01 SOURCE-C-13-DFB10-TJ-SSC2I-HT-01 Datasheet
1Mb / 5P
   10Gbps 1310 nm 0 ~ 85쨘C MQW-DFB Laser Diode Module-TOSA
C-13-DFB10-PK-SSCLI SOURCE-C-13-DFB10-PK-SSCLI Datasheet
849Kb / 4P
   10Gbps 1310 nm MQW-DFB Laser Diode Pigtailed Module-Differential TOSA
C-13-DFB10-TK-SSC2I-HT-01 SOURCE-C-13-DFB10-TK-SSC2I-HT-01 Datasheet
967Kb / 5P
   10Gbps 1310 nm 0 ~ 85쨘C MQW-DFB Laser Diode Module-Differential TOSA
C-13-DFB10-TJ-SLC2I SOURCE-C-13-DFB10-TJ-SLC2I Datasheet
653Kb / 3P
   10 Gbps 1310 nm MQW-DFB Laser Diode Module-TOSA
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com