công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ISL21007DFB825Z bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Intersil Corporation

tên linh kiện ISL21007DFB825Z
Giải thích chi tiết về linh kiện  Precision, Low Noise FGA?줧oltage References
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INTERSIL [Intersil Corporation]
Trang chủ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation

ISL21007DFB825Z bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Intersil Corporation

Back Button ISL21007DFB825Z Datasheet HTML 2Page - Intersil Corporation ISL21007DFB825Z Datasheet HTML 3Page - Intersil Corporation ISL21007DFB825Z Datasheet HTML 4Page - Intersil Corporation ISL21007DFB825Z Datasheet HTML 5Page - Intersil Corporation ISL21007DFB825Z Datasheet HTML 6Page - Intersil Corporation ISL21007DFB825Z Datasheet HTML 7Page - Intersil Corporation ISL21007DFB825Z Datasheet HTML 8Page - Intersil Corporation ISL21007DFB825Z Datasheet HTML 9Page - Intersil Corporation ISL21007DFB825Z Datasheet HTML 10Page - Intersil Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 18 page
background image
6
FN6326.7
December 13, 2007
Typical Performance Curves (ISL21007-12) (R
EXT = 100kΩ)
FIGURE 2. IIN vs VIN (3 UNITS)
FIGURE 3. IIN vs VIN OVER TEMPERATURE
FIGURE 4. LINE REGULATION (3 UNITS)
FIGURE 5. LINE REGULATION OVER TEMPERATURE
FIGURE 6. LOAD REGULATION OVER TEMPERATURE
FIGURE 7. VOUT vs TEMPERATURE (3 UNITS)
0
20
40
60
80
100
120
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
VIN (V)
UNIT 3
UNIT 1
UNIT 2
60
65
70
75
80
85
90
95
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
VIN (V)
+125°C
+25°C
-40°C
1.24980
1.24985
1.24990
1.24995
1.25000
1.25005
1.25010
1.25015
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
VIN (V)
UNIT 3
UNIT 1
UNIT 2
-300
-250
-200
-150
-100
-50
0
50
100
150
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
VIN (V)
+125°C
+25°C
-40°C
-0.15
-0.10
-0.05
0.00
0.05
0.10
0.15
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
SINKING
SOURCING
234567
OUTPUT CURRENT (mA)
+125°C
+25°C
-40°C
1.24975
1.24980
1.24985
1.24990
1.24995
1.25000
1.25005
1.25010
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
140
TEMPERATURE (°C)
UNIT 2
UNIT 1
UNIT 3
ISL21007


Số phần tương tự - ISL21007DFB825Z

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
ISL21007DFB825Z INTERSIL-ISL21007DFB825Z Datasheet
352Kb / 14P
   Precision, Low Noise FGA??Voltage References
logo
Renesas Technology Corp
ISL21007DFB825Z RENESAS-ISL21007DFB825Z Datasheet
1Mb / 20P
   Precision, Low Noise FGA Voltage References
More results

Mô tả tương tự - ISL21007DFB825Z

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
ISL21060 INTERSIL-ISL21060 Datasheet
2Mb / 20P
   Precision, Low Noise FGA Voltage References
ISL21007 INTERSIL-ISL21007 Datasheet
352Kb / 14P
   Precision, Low Noise FGA??Voltage References
ISL60002 INTERSIL-ISL60002 Datasheet
2Mb / 37P
   Precision, Low Noise FGA Voltage References
logo
Renesas Technology Corp
ISL21007 RENESAS-ISL21007 Datasheet
1Mb / 20P
   Precision, Low Noise FGA Voltage References
logo
Intersil Corporation
ISL21009 INTERSIL-ISL21009 Datasheet
326Kb / 13P
   Precision, Low Noise FGA??Voltage References
ISL21007 INTERSIL-ISL21007_11 Datasheet
1Mb / 20P
   Precision, Low Noise FGA??Voltage References
ISL21009_0709 INTERSIL-ISL21009_0709 Datasheet
640Kb / 19P
   High Voltage Input Precision, Low Noise FGA??Voltage References
logo
Renesas Technology Corp
ISL21032 RENESAS-ISL21032 Datasheet
446Kb / 7P
   Precision 0.600V Low Voltage FGA??References
logo
Intersil Corporation
ISL21009MEP INTERSIL-ISL21009MEP Datasheet
557Kb / 14P
   High Voltage Input Precision, Low Noise FGA??Voltage References
logo
Renesas Technology Corp
ISL21060 RENESAS-ISL21060 Datasheet
2Mb / 21P
   Precision, Low Noise FGA™ Voltage References with Disable
December 19, 2013
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com