công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CD4082BMS bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Intersil Corporation

tên linh kiện CD4082BMS
Giải thích chi tiết về linh kiện  CMOS AND Gate
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INTERSIL [Intersil Corporation]
Trang chủ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation

CD4082BMS bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Intersil Corporation

Back Button CD4082BMS Datasheet HTML 2Page - Intersil Corporation CD4082BMS Datasheet HTML 3Page - Intersil Corporation CD4082BMS Datasheet HTML 4Page - Intersil Corporation CD4082BMS Datasheet HTML 5Page - Intersil Corporation CD4082BMS Datasheet HTML 6Page - Intersil Corporation CD4082BMS Datasheet HTML 7Page - Intersil Corporation CD4082BMS Datasheet HTML 8Page - Intersil Corporation CD4082BMS Datasheet HTML 9Page - Intersil Corporation CD4082BMS Datasheet HTML 10Page - Intersil Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 10 page
background image
7-440
CD4073BMS, CD4081BMS, CD4082BMS
FIGURE 5. SCHEMATIC DIAGRAM FOR CD4082BMS (1 OF 2 IDENTICAL GATES)
FIGURE 6. LOGIC DIAGRAM FOR CD4082BMS (1 OF 2 IDENTICAL GATES)
Typical Performance Characteristics
FIGURE 7. TYPICAL VOLTAGE TRANSFER
CHARACTERISTICS
FIGURE 8. TYPICAL PROPAGATION DELAY TIME AS A
FUNCTION OF LOAD CAPACITANCE
n
p
ALL INPUTS PROTECTED BY
*
CMOS PROTECTION NETWORK
*
3 (11)
p
VDD
n
p
*
2 (12)
n
p
n
n
p
n
p
p
VDD
VSS
n
p
*
4 (10)
p
VSS
n
p
*
5 (9)
n
p
n
VSS
n
VDD
VSS
J
1 (13)
3 (11)
2 (12)
D
C
5 (9)
4 (10)
B
A
10V
5V
AMBIENT TEMPERATURE (TA) = +25
oC
5
SUPPLY VOLTAGE (VDD) = 15V
0
5
10
15
20
25
10
15
20
INPUT VOLTAGE (VIN) (V)
10V
5V
AMBIENT TEMPERATURE (TA) = +25
oC
50
SUPPLY VOLTAGE (VDD) = 15V
10
LOAD CAPACITANCE (CL) (pF)
25
75
100
125
150
175
200
0
2030
40
50
6070
80
90
100


Số phần tương tự - CD4082BMS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
CD4082BMS RENESAS-CD4082BMS Datasheet
391Kb / 11P
   CMOS AND Gate
October 2015
More results

Mô tả tương tự - CD4082BMS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
CD4073BMS RENESAS-CD4073BMS Datasheet
391Kb / 11P
   CMOS AND Gate
October 2015
logo
Texas Instruments
CD4019B TI1-CD4019B_15 Datasheet
938Kb / 16P
[Old version datasheet]   CMOS Quad AND/OR Gate
logo
Intersil Corporation
CD4019BMS INTERSIL-CD4019BMS Datasheet
112Kb / 9P
   CMOS Quad AND/OR Select Gate
November 1994
CD4068BMS INTERSIL-CD4068BMS Datasheet
65Kb / 8P
   CMOS 8 Input NAND/AND Gate
December 1992
logo
Texas Instruments
CD4068B TI-CD4068B Datasheet
182Kb / 10P
[Old version datasheet]   CMOS 8-INPUT NAND AND GATE
CD4019B TI-CD4019B Datasheet
515Kb / 11P
[Old version datasheet]   CMOS Quad AND/OR Select Gate
CD4068B TI1-CD4068B_15 Datasheet
1Mb / 15P
[Old version datasheet]   CMOS 8-Input NAND/AND Gate
logo
KODENSHI_AUK CORP.
KK74AC21 KODENSHI-KK74AC21 Datasheet
222Kb / 5P
   Dual 4-Input AND Gate High-Speed Silicon-Gate CMOS
logo
Motorola, Inc
MC74HC11 MOTOROLA-MC74HC11 Datasheet
140Kb / 4P
   Triple 3-lnput AND Gate High-Performance silicon-gate CMOS
logo
KODENSHI_AUK CORP.
KK74ACT08 KODENSHI-KK74ACT08 Datasheet
219Kb / 5P
   Quad 2-Input AND Gate High-Speed Silicon-Gate CMOS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com