công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SB020 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited

tên linh kiện SB020
Giải thích chi tiết về linh kiện  SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BILIN [Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited]
Trang chủ  http://www.galaxycn.com
Logo BILIN - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited

SB020 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited

  SB020 Datasheet HTML 1Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited SB020 Datasheet HTML 2Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
TJ=125℃
0.01
0.1
1
10
0
0.2 0.4 0.6
1.2 1.4
Pulse width=300
s
1% Duty Cycle
0.8 1.0
1.6
TJ=25℃
50
www.galaxycn.com
Document Number 0266003
2
.
PERCENT OF RATED PEAK REVERSE VOLTAGE,%
FIG.6--TYPICAL TRANSIENT THERMAL IMPEDANCE
FIG.5--TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE
REVERSE VOLTAGE,VOLTS
PULSE DURATION,Sec.
PEAK FORWARD SURGE CURRENT
RATINGS AND CHARACTERISTIC CURVES
AMBIENT TEMPERATURE,
SB020 --- SB040
FIG.1 -- FORWARD CURRENT DERATING CURVE
FIG.4--TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS
NUMBER OF CYCLES AT 60Hz
FIG.2 --MAXIMUM NON-REPETITIVE
FIG.3 --TYPICAL INSTANTANEOUS
FORWARD CHARACTERISTICS
INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE,VOLTS
0
25
1
1 0
100
25
30
20
10
5
TJ=TJMAX
8.3ms Single Half
Sine-Wave
10
100
400
0.1
1
10
100
TJ=25℃
f=1.0MHz
Vsig=50mVp-p
0.001
0.01
020
40
60
1
10
100
80
100
TJ=75℃
TJ=125℃
0.1
TJ=25
0
20
40
60
80
100
120
Resistive or
Inductive Load
0.375"(9.5mm)
Lead Length
0
140
0.4
0.6
0.8
0.2
0.1
0.1
1
10
0.01
100
100
1
10
BLGALAXY ELECTRICAL


Số phần tương tự - SB020

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
General Semiconductor
SB020 GE-SB020 Datasheet
49Kb / 2P
   MINIATURE SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Vishay Siliconix
SB020 VISHAY-SB020 Datasheet
353Kb / 4P
   Miniature Schottky Barrier Rectifier
Revision: 25-Apr-08
logo
Gulf Semiconductor
SB020 GULFSEMI-SB020 Datasheet
101Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER VOLTAGE: 20 TO 40V CURRENT: 0.6A
logo
Vishay Siliconix
SB020 VISHAY-SB020 Datasheet
71Kb / 4P
   Miniature Schottky Barrier Rectifier
Revision: 16-Oct-09
logo
Diode Semiconductor Kor...
SB020 DSK-SB020 Datasheet
262Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
More results

Mô tả tương tự - SB020

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
CRS14 TOSHIBA-CRS14 Datasheet
191Kb / 6P
   Schottky Barrier Rectifier Schottky Barrier Type
logo
Shenzhen Ping Sheng Ele...
SS12 PFS-SS12 Datasheet
559Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Sanken electric
FMW-2156 SANKEN-FMW-2156 Datasheet
209Kb / 4P
   Schottky Barrier Rectifier
logo
Micro Commercial Compon...
1N60 MCC-1N60 Datasheet
419Kb / 3P
   Schottky Barrier Rectifier
LL60 MCC-LL60 Datasheet
400Kb / 3P
   Schottky Barrier Rectifier
logo
Vishay Siliconix
1N5820 VISHAY-1N5820_09 Datasheet
68Kb / 4P
   Schottky Barrier Rectifier
Revision: 20-Oct-09
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
S5817 BILIN-S5817 Datasheet
57Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Vishay Siliconix
SBL1030 VISHAY-SBL1030 Datasheet
142Kb / 5P
   Schottky Barrier Rectifier
Revision: 25-Apr-08
logo
Chenmko Enterprise Co. ...
MPL1035PT CHENMKO-MPL1035PT Datasheet
260Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SPL270CTPT CHENMKO-SPL270CTPT Datasheet
161Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SPL320LLPT CHENMKO-SPL320LLPT Datasheet
153Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com