công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N5400 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited

tên linh kiện 1N5400
Giải thích chi tiết về linh kiện  PLASTIC SILICON RECTIFIER
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BILIN [Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited]
Trang chủ  http://www.galaxycn.com
Logo BILIN - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited

1N5400 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited

  1N5400 Datasheet HTML 1Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited 1N5400 Datasheet HTML 2Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
1.0
0.6
.01
0.4
0.8
0.1
1.4
1.2
1.6
10
1.0
TJ=25 C
Pulse Width
=300us
0
.2
2
1
.1
4
.4
1.0
2
40
10
20
60
100
4
10
20
40
100
f=1MHz
TJ=25
1
2
4
10
8
20
40
60 100
200
0
50
100
150
TJ=125℃
8.3ms Single Half
Sine-Wave
50
Single Phase
Half Wave 60HZ
Resistive or
Inductive Load
0
0
25
1
2
3
4
75
100
150
125
FIG.3 -- TYPICAL FORWARD CHARACTERISTIC
FIG.4 -- TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE
INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE, VOLTS
REVERSE VOLTAGE, VOLTS
FIG.1 -- FORWARD DERATING CURVE
FIG.2 -- PEAK FORWARD SURGE CURRENT
RATINGS AND CHARACTERISTIC CURVES
1N5400---1N5408
AMBIENT TEMPERATURE,
NUMBER OF CYCLES 60Hz
BLGALAXY ELECTRICAL
www.galaxycn.com
Document Number 0260009
2.


Số phần tương tự - 1N5400

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SAMYANG ELECTRONICS CO....
1N5400 SAMYANG-1N5400 Datasheet
457Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIER
logo
Taiwan Semiconductor Co...
1N5400 TSC-1N5400 Datasheet
242Kb / 2P
   3.0 AMPS. Silicon Rectifiers
logo
Taiwan Memory Technolog...
1N5400 TMT-1N5400 Datasheet
173Kb / 4P
   3A, 50V - 1000V Silicon Rectifiers
logo
Motorola, Inc
1N5400 MOTOROLA-1N5400 Datasheet
44Kb / 2P
   STANDARD RECOVERY RECTIFIERS 50-1000 VOLTS 3.0 AMPERE
logo
Taiwan Semiconductor Co...
1N5400 TSC-1N5400 Datasheet
228Kb / 2P
   3.0 AMPS. Silicon Rectifiers
More results

Mô tả tương tự - 1N5400

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pan Jit International I...
1N5391 PANJIT-1N5391_09 Datasheet
74Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIER
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
RL101 BILIN-RL101 Datasheet
49Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIER
EM1Y BILIN-EM1Y Datasheet
49Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIER
ERC04-02F BILIN-ERC04-02F Datasheet
60Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIER
ERD03-02 BILIN-ERD03-02 Datasheet
50Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIER
GI500 BILIN-GI500 Datasheet
55Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIER
logo
CHENG-YI ELECTRONIC CO....
P600 CHENG-YI-P600 Datasheet
632Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIER
logo
Kwang Myoung I.S. CO.,L...
5A50 KISEMICONDUCTOR-5A50 Datasheet
57Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIER
logo
Pan Jit International I...
PS150 PANJIT-PS150_07 Datasheet
72Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIER
PS200 PANJIT-PS200_07 Datasheet
59Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIER
logo
Transys Electronics
1N5391 TRSYS-1N5391 Datasheet
121Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIER
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com