công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1SS422 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited

tên linh kiện 1SS422
Giải thích chi tiết về linh kiện  High speed Switching Diode
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BILIN [Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited]
Trang chủ  http://www.galaxycn.com
Logo BILIN - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited

1SS422 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited

  1SS422 Datasheet HTML 1Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited 1SS422 Datasheet HTML 2Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited 1SS422 Datasheet HTML 3Page - Galaxy Semi-Conductor Holdings Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
BL Galaxy Electrical
Production specification
High speed Switching Diode
1SS422
Document number: BL/SSSDD007
www.galaxycn.com
Rev.A
2
TYPICAL CHARACTERISTICS @ Ta=25℃ unless otherwise specified


Số phần tương tự - 1SS422

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
1SS422 JIANGSU-1SS422 Datasheet
73Kb / 2P
   High Speed SWITCHING Diodes
logo
Diode Semiconductor Kor...
1SS422 DSK-1SS422 Datasheet
236Kb / 3P
   High speed Switching Diode
logo
Tak Cheong Electronics ...
1SS422 TAK_CHEONG-1SS422 Datasheet
185Kb / 5P
   200mW SOD-523 SURFACE MOUNT High Speed Switching Diode
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
1SS422 BILIN-1SS422 Datasheet
153Kb / 3P
   High speed Switching Diode
logo
TRANSYS Electronics Lim...
1SS422 TEL-1SS422 Datasheet
100Kb / 2P
   Plastic-Encapsulated Diodes
More results

Mô tả tương tự - 1SS422

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AiT Semiconductor Inc.
BAS516 AITSEMI-BAS516 Datasheet
210Kb / 4P
   SWITCHING DIODE HIGH SPEED SWITCHING DIODE
REV1.0
logo
Rohm
DAN202FM ROHM-DAN202FM Datasheet
1Mb / 7P
   Switching Diode (High speed switching)
DAP202FMFH ROHM-DAP202FMFH Datasheet
1Mb / 7P
   Switching Diode (High speed switching)
BAV70HY ROHM-BAV70HY Datasheet
1Mb / 8P
   Switching Diode (High speed switching)
BAV99FM ROHM-BAV99FM Datasheet
1Mb / 8P
   Switching Diode (High speed switching)
BAW56HYFH ROHM-BAW56HYFH Datasheet
1Mb / 8P
   Switching Diode (High speed switching)
DAN202FMFH ROHM-DAN202FMFH Datasheet
1Mb / 7P
   Switching Diode (High speed switching)
DAP222ZM ROHM-DAP222ZM Datasheet
1Mb / 7P
   Switching Diode (High speed switching)
1SS400CM ROHM-1SS400CM Datasheet
1Mb / 8P
   Switching Diode (High speed switching)
BAW56HY ROHM-BAW56HY Datasheet
1Mb / 8P
   Switching Diode (High speed switching)
DAN222ZM ROHM-DAN222ZM Datasheet
1Mb / 7P
   Switching Diode (High speed switching)
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com