công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LC-128 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Sumida Corporation

tên linh kiện LC-128
Giải thích chi tiết về linh kiện  General Power Transformer Type: LC Series>
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SUMIDA [Sumida Corporation]
Trang chủ  http://www.sumida.com
Logo SUMIDA - Sumida Corporation

LC-128 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Sumida Corporation

  LC-128_1 Datasheet HTML 1Page - Sumida Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
General Power Transformer <Pin Type: LC Series>
Type: LC-128
Please refer to the sales offices on our website for a representative near you
www.sumida.com
1/1
“ S” is winding start
Product Description
・¢
13.0mm Max.(L×W), 8.5mm Max. Height.
In addition to the typical versions of parameters shown here,
custom designs are available to meet your exact requirements.
Feature
Magnetically shielded construction.
Max. Operating frequency 500kHz,
Max. Operating Power 5.0W (500kHz), 3.6W(300kHz), 1.5W(100kHz)
Ideally used in Portable equipment, Drive for fluorescent display tube.
RoHS Compliance
Dimensions (mm)
Schematics (Bottom)
Specification
Sample No.
Inductance (7-9)
1kHz/1V
D.C.R.
(1-2)
D.C.R.
(3-4)
D.C.R.
(5-6)
0351 -T158
2.3mH±30%
1.18Ω Max.
273 mΩ Max
124 mΩ Max
MAX.8.5
2.5
-0.5
+1.0
36 ゜
φ10.0±0.3
φ12.5±0.5
④⑤
S
S
S
S
S


Số phần tương tự - LC-128_1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sumida Corporation
LC-128B SUMIDA-LC-128B Datasheet
92Kb / 1P
   DC-DC CONVERTER?늁IN?
More results

Mô tả tương tự - LC-128_1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sumida Corporation
LC-15 SUMIDA-LC-15_1 Datasheet
123Kb / 1P
   General Power Transformer
LC128B SUMIDA-LC128B_1 Datasheet
99Kb / 1P
   General Power Transformer
LC104B SUMIDA-LC104B Datasheet
118Kb / 1P
   General Power Transformer
LC104 SUMIDA-LC104 Datasheet
115Kb / 1P
   General Power Transformer
LC-12 SUMIDA-LC-12 Datasheet
92Kb / 1P
   General Power Transformer
EI-22 SUMIDA-EI-22_06 Datasheet
129Kb / 1P
   General Power Transformer < Pin Type: EI Series>
EER-137 SUMIDA-EER-137 Datasheet
116Kb / 1P
   General Power Transformer
EI4036 SUMIDA-EI4036 Datasheet
66Kb / 1P
   General Power Transformer
EI-25S SUMIDA-EI-25S Datasheet
130Kb / 1P
   General Power Transformer
EI-30 SUMIDA-EI-30_06 Datasheet
130Kb / 1P
   General Power Transformer
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com