công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

W06 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - HY ELECTRONIC CORP.

tên linh kiện W06
Giải thích chi tiết về linh kiện  SILICON BRIDGE RECTIFIERS
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HY [HY ELECTRONIC CORP.]
Trang chủ  http://www.hygroup.com.tw
Logo HY - HY ELECTRONIC CORP.

W06 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - HY ELECTRONIC CORP.

  W06 Datasheet HTML 1Page - HY ELECTRONIC CORP. W06 Datasheet HTML 2Page - HY ELECTRONIC CORP.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
FEATURES
Surge overload rating -50 amperes peak
Ideal for printed circuit board
Reliable low cost construction utilizong molded plastic
technique results in expensive product
Mounting position :Any
MAXIMUM RATINGS AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Rating at 25℃ ambient temperature unless otherwise specified.
Single phase, half wave ,60Hz, resistive or inductive load.
For capacitive load, derate current by 20%
W005
W01
W02
W04
W06
W08
W10
W005M
W01M
W02M
W04M
W06M
W08M
W10M
Maximum Recurrent Peak Reverse Voltage
VRRM
50
100
200
400
600
800
1000
V
Maximum RMS Voltage
VRMS
35
70
140
280
420
560
700
V
Maximum DC Blocking Voltage
VDC
50
100
200
400
600
800
1000
V
Maximum Average Forward
Rectified Current
@TA=25℃
Peak Forward Surage Current ,8.3m Single
8.3ms Single Half Sine-Wave
Super Imposed on Rated Load
I
2t Rating for Fusing (t<8.3ms)
I
2t
A
2t
Maximum Forward Voltage Drop
Per Element at 1.5A Peak
Maximum Reverse Current at Rated
TA=25℃
uA
DC Blocking Voltage Per Element
TA=100℃
mA
Operating Temperature Range
TJ
Storage Temperature Range
TSTG
~ 241 ~
10.0
1.0
1.1
V
VF
IR
-55 to +125
SYMBOL
CHARACTERISTICS
UNIT
A
1.5
Dimensions in inches and (millimeters)
WO/WOM SERIES
SILICON BRIDGE RECTIFIERS
REVERSE VOLTAGE
- 50 to 1000Volts
FORWARD CURRENT - 1.5 Amperes
A
I(AV)
-55 to +125
5.0
50
IFSM
WOB
.180(4.6)
.220(5.6)
SPACING
.350(8.9)
.366(9.3)
.220(5.6)
.200(5.1)
MIN
(27.9)
1.1
1.0
(25.4)
MIN
.180(4.6)
.220(5.6)
.032(0.81)
.028(0.71)
POS.
LEAD
WOBM
.386(9.8)
.354(9.0)
.181(4.6)
.150(3.8)
1.1
(27.9)
MIN
MIN
(25.4)
1.0
.032(0.81)
.028(0.71)
.220(5.6)
.180(4.6)
POS.
LEAD
SPACING
.220(5.6)
.180(4.6)


Số phần tương tự - W06

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Surge Components
W06 SURGE-W06 Datasheet
107Kb / 2P
   Single Phase 1.5 AMPS. Silicon Bridge Rectifiers?
logo
Microdiode Electronics ...
W06 CHENDA-W06 Datasheet
608Kb / 2P
   SILICON BRIDGE RECTIFIERS
logo
Daya Electric Group Co....
W06 DAYA-W06 Datasheet
94Kb / 2P
   1.5Amp Glass Passivated Bridge Rectifier 50 to 1000 Volts
logo
Microdiode Electronics ...
W06 CHENDA-W06 Datasheet
535Kb / 2P
   SILICON BRIDGE RECTIFIERS
logo
Semtech Corporation
W06 SEMTECH-W06 Datasheet
127Kb / 2P
   1.5A SINGLE - PHASE SILICON BRIDGE????
More results

Mô tả tương tự - W06

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
EIC discrete Semiconduc...
KBL400 EIC-KBL400 Datasheet
19Kb / 2P
   SILICON BRIDGE RECTIFIERS
BR1500 EIC-BR1500 Datasheet
42Kb / 2P
   SILICON BRIDGE RECTIFIERS
BR2500 EIC-BR2500 Datasheet
20Kb / 2P
   SILICON BRIDGE RECTIFIERS
BR3500W EIC-BR3500W Datasheet
19Kb / 2P
   SILICON BRIDGE RECTIFIERS
logo
Comchip Technology
KBU600 COMCHIP-KBU600 Datasheet
138Kb / 3P
   Silicon Bridge Rectifiers
logo
Diotec Semiconductor
KBU6A DIOTEC-KBU6A_07 Datasheet
110Kb / 2P
   Silicon-Bridge-Rectifiers
KBU4A DIOTEC-KBU4A_07 Datasheet
110Kb / 2P
   Silicon-Bridge-Rectifiers
GBS4A DIOTEC-GBS4A_07 Datasheet
106Kb / 2P
   Silicon-Bridge-Rectifiers
GBU8A DIOTEC-GBU8A_07 Datasheet
112Kb / 2P
   Silicon-Bridge-Rectifiers
logo
Pan Jit International I...
KBP200 PANJIT-KBP200 Datasheet
79Kb / 2P
   SILICON BRIDGE RECTIFIERS
PB1000 PANJIT-PB1000 Datasheet
66Kb / 2P
   SILICON BRIDGE RECTIFIERS
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com