công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

P-7LC bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Sumida Corporation

tên linh kiện P-7LC
Giải thích chi tiết về linh kiện  IFT COILS< Pin Type:P-7 Series>
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SUMIDA [Sumida Corporation]
Trang chủ  http://www.sumida.com
Logo SUMIDA - Sumida Corporation

P-7LC bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Sumida Corporation

  P-7LC Datasheet HTML 1Page - Sumida Corporation P-7LC Datasheet HTML 2Page - Sumida Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Type: P-7LC/FM, P-7LC/AM, P-7LC/MW, P-7LC/SW
Please refer to the sales offices on our website for a representative near you
www.sumida.com
2/2
IFT COILS< Pin Type:P-7 Series>
Specification (P-7LC/FM) (Part No. 2165-T046)
Specification (P-7LC/AM) (Part No. 2164-T030)
Item
(1-3)
Measuring Conditions
Tuning Frequency
455kHz±2% Variable
Unloaded Qu
Min.60
455kHz
INT. Capacity
180pF±10%
Ext. stray capacity 0pF between (1-3) at measuring.
Specification (P-7LC/MW) (Part No. 2166-T033)
Item
(1-3)
Measuring Conditions
Inductance
270μH ± 3%
Variable
796kHz
Unloaded Qu
60 Min.
796kHz
Specification (P-7LC/SW) (Part No. 2167-T015)
Item
(4-6)
Measuring Conditions
Inductance
32μH ± 1% Variable
2.52MHz
Unloaded Qu
40 Min.
2.52MHz
Item
(4-6)
Measuring Condition
Tuning frequency
4.5MHz±2% Variable
Unloaded Qu
40 Min.
4.5MHz
Capacity(Int.)
51pF±10% Within
Ext. stray capacity 4pF between (4-6) at measuring.


Số phần tương tự - P-7LC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sumida Corporation
P-7LCM SUMIDA-P-7LCM Datasheet
30Kb / 1P
   IFT COILS
More results

Mô tả tương tự - P-7LC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sumida Corporation
P-7GL SUMIDA-P-7GL Datasheet
42Kb / 2P
   IFT COILS < Pin Type: P-7 Series>
P-7GJ SUMIDA-P-7GJ Datasheet
36Kb / 2P
   IFT COILS < Pin Type: P-7 Series>
MG56 SUMIDA-MG56 Datasheet
32Kb / 1P
   IFT COILS < Pin Type: MG Series>
PG78 SUMIDA-PG78_1 Datasheet
186Kb / 2P
   IFT Coils < Pin Type: PG Series>
PG78 SUMIDA-PG78 Datasheet
67Kb / 2P
   IFT Coils < Pin Type: PG Series>
PG57 SUMIDA-PG57 Datasheet
62Kb / 2P
   IFT COILS < Pin Type: PG Series>
P-4SBAM SUMIDA-P-4SBAM Datasheet
37Kb / 1P
   IFT COILS< Pin Type: P-4 Series>
P-5LG SUMIDA-P-5LG Datasheet
62Kb / 2P
   IFT COILS < Pin Type: P-5 Series>
M-10B SUMIDA-M-10B Datasheet
72Kb / 2P
   IFT COILS
MC-129H SUMIDA-MC-129H Datasheet
24Kb / 1P
   IFT COILS
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com