công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BZX55C bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - HY ELECTRONIC CORP.

tên linh kiện BZX55C
Giải thích chi tiết về linh kiện  ZENER DIODE
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HY [HY ELECTRONIC CORP.]
Trang chủ  http://www.hygroup.com.tw
Logo HY - HY ELECTRONIC CORP.

BZX55C bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - HY ELECTRONIC CORP.

  BZX55C Datasheet HTML 1Page - HY ELECTRONIC CORP. BZX55C Datasheet HTML 2Page - HY ELECTRONIC CORP. BZX55C Datasheet HTML 3Page - HY ELECTRONIC CORP. BZX55C Datasheet HTML 4Page - HY ELECTRONIC CORP.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
FEATURES
High reliability
APPLICATIONS
Voltage stabilization
CONSTRUCTION
Silicon epitaxial planar
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
TJ=25℃
Parameter
Power dissipation
Z-current
Junction temperature
Storage temperature range
MAXIMUM THERMAL RESISTANCE
TJ=25℃
Parameter
Junction ambient
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
TJ=25℃
Parameter
Type
Symbol
Min
Typ
Max
Unit
Forward voltage
VF
1.5
V
~ 399 ~
BZX55C SERIES
I=4mm TL≤25℃
Pv
500
Mw
REVERSE VOLTAGE - 2.4 to 188 Volts
ZENER DIODE
Dimensions in inches and (millimeters)
Test Conditions
Type
Symbol
Value
Unit
MA
175℃
Iz
Pv/Vz
Test Conditions
RthJA
Symbol
Value
Unit
Tstg
-55 ~ +200
IF=200mA
350
K/W
Test Conditions
I=4mm TL=constant
DO - 35
.020
(0.51)
TYP.
1.083(27.5)
MIN
.150(3.8)
MAX
.079
(2.0)
MAX
1.083(27.5)
MIN


Số phần tương tự - BZX55C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
BZX55C VISHAY-BZX55C Datasheet
70Kb / 6P
   Silicon Epitaxial Planar Z-Diodes
Rev. 4, 01-Apr-99
logo
Kingtronics Internation...
BZX55C KINGTRONICS-BZX55C Datasheet
470Kb / 4P
   BZX55C Silicon Planar Zener Diodes
logo
Seme LAB
BZX55C SEME-LAB-BZX55C Datasheet
19Kb / 2P
   VOLTAGE REGULATOR DIODE IN A CERAMIC SURFACE MOUNT PACKAGE FOR HI.REL APPLICATIONS
logo
New Jersey Semi-Conduct...
BZX55C NJSEMI-BZX55C Datasheet
102Kb / 2P
   SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
Fairchild Semiconductor
BZX55C FAIRCHILD-BZX55C Datasheet
23Kb / 1P
   Series Half Watt Zeners
More results

Mô tả tương tự - BZX55C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Micro Commercial Compon...
SMAJ4736A-TP MCC-SMAJ4736A-TP Datasheet
452Kb / 4P
   1 Watt Zener Diode Zener Diode
logo
AiT Semiconductor Inc.
BZX84C2V4 AITSEMI-BZX84C2V4 Datasheet
453Kb / 8P
   ZENER DIODE ZENER VOLTAGE REGULATOR DIODE
REV1.1
logo
Micro Commercial Compon...
DL4733A-TP MCC-DL4733A-TP Datasheet
254Kb / 4P
   1 Watt Zener Diode Zener Diode
logo
Rohm
FTZ56E ROHM-FTZ56E Datasheet
53Kb / 2P
   Zener diode
UDZ ROHM-UDZ Datasheet
58Kb / 3P
   Zener diode
PTZ7.5B ROHM-PTZ7.5B Datasheet
227Kb / 5P
   Zener diode
PTZ3.9B ROHM-PTZ3.9B Datasheet
229Kb / 5P
   Zener diode
PTZ6.8B ROHM-PTZ6.8B Datasheet
228Kb / 5P
   Zener diode
logo
SHENZHEN YONGERJIA INDU...
1N5221B WINNERJOIN-1N5221B Datasheet
483Kb / 5P
   Zener diode
logo
Leshan Radio Company
LEDZ2-4BT1G LRC-LEDZ2-4BT1G_15 Datasheet
401Kb / 5P
   Zener diode
LEDZ11BT1G LRC-LEDZ11BT1G_15 Datasheet
167Kb / 5P
   Zener diode
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com