công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GS175T48-12E bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện GS175T48-12E
Giải thích chi tiết về linh kiện  120W/175W DC-DC CONVERTERS FAMILY
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

GS175T48-12E bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - STMicroelectronics

Back Button GS175T48-12E Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics GS175T48-12E Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics GS175T48-12E Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics GS175T48-12E Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics GS175T48-12E Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics GS175T48-12E Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics GS175T48-12E Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics GS175T48-12E Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics GS175T48-12E Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 10 page
background image
Dimensions in mm (inches).
9/10
Figure 7. - HS01 Heatsink.
Thermal Characteristics
Following figures show the behaviour at still air and
forced ventilation operation of the GS175T48 -5
m odul e ( t y pi c a l e f f i c i ency 82% ) w i t hout
(fig. 8) and with the additional finned HS01 heatsink
(fig. 9)
Figure 8. - GS175T48-5 with stadard flat heatsink.
GS120/175T48 FAMILY


Số phần tương tự - GS175T48-12E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Allen-Bradley
GS1 ALLEN-BRADLEY-GS1 Datasheet
84Kb / 4P
   Non contact Switches
logo
Yuan Dean Scientific., ...
GS1 YUANDEAN-GS1 Datasheet
269Kb / 2P
   AC-DC Converter
GS1-S05 YUANDEAN-GS1-S05 Datasheet
269Kb / 2P
   AC-DC Converter
GS1-S05F YUANDEAN-GS1-S05F Datasheet
269Kb / 2P
   AC-DC Converter
GS1-S09 YUANDEAN-GS1-S09 Datasheet
269Kb / 2P
   AC-DC Converter
More results

Mô tả tương tự - GS175T48-12E

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Bel Fuse Inc.
LDD120 BEL-LDD120 Datasheet
575Kb / 5P
   120W DIN Rail DC/DC converters
logo
STMicroelectronics
GS70T300 STMICROELECTRONICS-GS70T300 Datasheet
91Kb / 10P
   70W/100W DC-DC CONVERTERS FAMILY
logo
Delta Electronics, Inc.
E48SH1R250NRFA DELTA-E48SH1R250NRFA_14 Datasheet
703Kb / 16P
   Delphi Series E48SH, 120W Eighth Brick Family DC/DC Power Modules
logo
Future Technology Devic...
E48SH FTDI-E48SH Datasheet
568Kb / 15P
   Delphi Series E48SH, 120W Eighth Brick Family DC/DC Power Modules
logo
Vicor Corporation
D048C010T010M2N VICOR-D048C010T010M2N Datasheet
439Kb / 14P
   DC-DC Converters Quarter Brick, 48 Vin Family
logo
Ningbo Leison Motor Co....
LS-Z5D120-5GU NINGBO-LS-Z5D120-5GU Datasheet
750Kb / 1P
   DC Motor 120W
logo
Murata Manufacturing Co...
MYPMA01218RCF-CAB MURATA-MYPMA01218RCF-CAB Datasheet
622Kb / 6P
   120W DC-DC converter(216W peak)
logo
BOSER Technology Co., L...
BPW-8110 BOSER-BPW-8110 Datasheet
156Kb / 1P
   120W DC-DC Open Frame Power Supply
logo
Mean Well Enterprises C...
DDR-120 MEANWELL-DDR-120 Datasheet
5Mb / 10P
   120W DIN Rail Rype DC-DC Converter
logo
CUI INC
VBD10 CUI-VBD10 Datasheet
108Kb / 3P
   DC-DC Converters
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com