công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

S-1121B25MC-N2KTFG bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Seiko Instruments Inc

tên linh kiện S-1121B25MC-N2KTFG
Giải thích chi tiết về linh kiện  HIGH RIPPLE-REJECTION LOW DROPOUT
Download  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SII [Seiko Instruments Inc]
Trang chủ  http://www.sii.co.jp
Logo SII - Seiko Instruments Inc

S-1121B25MC-N2KTFG bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Seiko Instruments Inc

  S-1121B25MC-N2KTFG Datasheet HTML 1Page - Seiko Instruments Inc S-1121B25MC-N2KTFG Datasheet HTML 2Page - Seiko Instruments Inc S-1121B25MC-N2KTFG Datasheet HTML 3Page - Seiko Instruments Inc S-1121B25MC-N2KTFG Datasheet HTML 4Page - Seiko Instruments Inc S-1121B25MC-N2KTFG Datasheet HTML 5Page - Seiko Instruments Inc S-1121B25MC-N2KTFG Datasheet HTML 6Page - Seiko Instruments Inc S-1121B25MC-N2KTFG Datasheet HTML 7Page - Seiko Instruments Inc S-1121B25MC-N2KTFG Datasheet HTML 8Page - Seiko Instruments Inc S-1121B25MC-N2KTFG Datasheet HTML 9Page - Seiko Instruments Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 25 page
background image
HIGH RIPPLE-REJECTION LOW DROPOUT CMOS VOLTAGE REGULATOR
Rev.4.1_00
S-1111/1121 Series
Seiko Instruments Inc.
5
3. Product name (S-1121 Series)
S-1121
x
xx
MC
xxx
TF
G
IC direction in tape specifications
*1
Product name (abbreviation)
*2
Package name (abbreviation)
MC: SOT-23-5
Output voltage
15 to 55
(e.g., when the output voltage is 1.5 V,
it is expressed as 15.)
Product type
*3
A: ON/OFF pin negative logic
B: ON/OFF pin positive logic
*1. Refer to the taping specifications at the end of this book.
*2. Refer to the “Product name list”.
*3. Refer to 3. Shutdown pin (ON/OFF pin) in the “Operation”.


Số phần tương tự - S-1121B25MC-N2KTFG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Seiko Instruments Inc
S-1122 SII-S-1122 Datasheet
388Kb / 29P
   HIGH RIPPLE-REJECTION AND LOW DROPOUT CMOS VOLTAGE REGULATOR
S-1122 SII-S-1122 Datasheet
412Kb / 30P
   HIGH RIPPLE-REJECTION AND LOW DROPOUT CMOS VOLTAGE REGULATOR
S-1122B15MC-L8ATFG SII-S-1122B15MC-L8ATFG Datasheet
388Kb / 29P
   HIGH RIPPLE-REJECTION AND LOW DROPOUT CMOS VOLTAGE REGULATOR
S-1122B15MC-L8ATFG SII-S-1122B15MC-L8ATFG Datasheet
412Kb / 30P
   HIGH RIPPLE-REJECTION AND LOW DROPOUT CMOS VOLTAGE REGULATOR
logo
ABLIC Inc.
S-1122B15MC-L8ATFX ABLIC-S-1122B15MC-L8ATFX Datasheet
494Kb / 30P
   HIGH RIPPLE-REJECTION AND LOW DROPOUT CMOS VOLTAGE REGULATOR
Rev.6.1_02
More results

Mô tả tương tự - S-1121B25MC-N2KTFG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Seiko Instruments Inc
S1172 SII-S1172 Datasheet
554Kb / 35P
   HIGH RIPPLE-REJECTION LOW DROPOUT
S1155 SII-S1155 Datasheet
486Kb / 28P
   HIGH RIPPLE-REJECTION LOW DROPOUT
S1135 SII-S1135 Datasheet
924Kb / 48P
   HIGH RIPPLE-REJECTION LOW DROPOUT
S1701 SII-S1701 Datasheet
935Kb / 71P
   HIGH RIPPLE-REJECTION LOW DROPOUT
S1165 SII-S1165 Datasheet
397Kb / 23P
   HIGH RIPPLE-REJECTION LOW DROPOUT
S13A1 SII-S13A1 Datasheet
1Mb / 75P
   HIGH RIPPLE-REJECTION LOW DROPOUT
S1112 SII-S1112 Datasheet
664Kb / 30P
   HIGH RIPPLE-REJECTION AND LOW DROPOUT
S1170 SII-S1170 Datasheet
685Kb / 30P
   HIGH RIPPLE-REJECTION AND LOW DROPOUT
S1132 SII-S1132 Datasheet
573Kb / 35P
   HIGH RIPPLE-REJECTION AND LOW DROPOUT
SL2980 SII-SL2980 Datasheet
367Kb / 23P
   HIGH RIPPLE-REJECTION AND LOW DROPOUT
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com