công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

S-1000N43-N4T1G bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Seiko Instruments Inc

tên linh kiện S-1000N43-N4T1G
Giải thích chi tiết về linh kiện  ULTRA-SMALL PACKAGE HIGH-PRECISION VOLTAGE DETECTOR
Download  38 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SII [Seiko Instruments Inc]
Trang chủ  http://www.sii.co.jp
Logo SII - Seiko Instruments Inc

S-1000N43-N4T1G bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Seiko Instruments Inc

Back Button S-1000N43-N4T1G Datasheet HTML 4Page - Seiko Instruments Inc S-1000N43-N4T1G Datasheet HTML 5Page - Seiko Instruments Inc S-1000N43-N4T1G Datasheet HTML 6Page - Seiko Instruments Inc S-1000N43-N4T1G Datasheet HTML 7Page - Seiko Instruments Inc S-1000N43-N4T1G Datasheet HTML 8Page - Seiko Instruments Inc S-1000N43-N4T1G Datasheet HTML 9Page - Seiko Instruments Inc S-1000N43-N4T1G Datasheet HTML 10Page - Seiko Instruments Inc S-1000N43-N4T1G Datasheet HTML 11Page - Seiko Instruments Inc S-1000N43-N4T1G Datasheet HTML 12Page - Seiko Instruments Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 38 page
background image
ULTRA-SMALL PACKAGE HIGH-PRECISION VOLTAGE DETECTOR
S-1000 Series
Rev.2.3_00
8
Seiko Instruments Inc.
Absolute Maximum Ratings
Table 8
(Ta
= 25 °C unless otherwise specified)
Item
Symbol
Absolute maximum ratings
Unit
Power supply voltage
VDD
− VSS
6
V
Nch open-drain output products
VSS
− 0.3 to VSS + 6
V
Output voltage
CMOS output products
VOUT
VSS
− 0.3 to VDD + 0.3
V
Output current
IOUT
50
mA
200 (When not mounted on board)
mW
SC-82AB
350
*1
mW
300 (When not mounted on board)
mW
SOT-23-5
600
*1
mW
Power dissipation
SNT-4A
PD
300
*1
mW
Operating ambient temperature
Topr
−40 to +85
°C
Storage temperature
Tstg
−40 to +125
°C
*1.
When mounted on board
[Mounted board]
(1) Board size:
114.3 mm
× 76.2 mm × t1.6 mm
(2) Board name: JEDEC STANDARD51-7
Caution The absolute maximum ratings are rated values exceeding which the product could suffer physical
damage. These values must therefore not be exceeded under any conditions.
0
50
100
150
600
400
0
Ambient Temperature (Ta) [
°C]
200
100
300
500
700
SC-82AB
SNT-4A
SOT-23-5
Figure 7 Power Dissipation of Package (When Mounted on Board)


Số phần tương tự - S-1000N43-N4T1G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ABLIC Inc.
S-1000N43-N4T1X ABLIC-S-1000N43-N4T1X Datasheet
580Kb / 38P
   ULTRA-SMALL PACKAGE HIGH-PRECISION VOLTAGE DETECTOR
Rev.3.1_02
More results

Mô tả tương tự - S-1000N43-N4T1G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ABLIC Inc.
S-1000 ABLIC-S-1000 Datasheet
580Kb / 38P
   ULTRA-SMALL PACKAGE HIGH-PRECISION VOLTAGE DETECTOR
Rev.3.1_02
logo
Seiko Instruments Inc
S-80830C SII-S-80830C Datasheet
672Kb / 54P
   ULTRA-SMALL PACKAGE HIGH-PRECISION VOLTAGE DETECTOR
S801 SII-S801 Datasheet
457Kb / 34P
   ULTRA-SMALL PACKAGE HIGH-PRECISION VOLTAGE DETECTOR
logo
SHANGHAI BELLING CO., L...
BL8509B BELLING-BL8509B Datasheet
288Kb / 10P
   Ultra-small package High-precision Voltage Detector with delay
logo
AiT Semiconductor Inc.
A4806 AITSEMI-A4806 Datasheet
488Kb / 11P
   SUPERVISOR (RESET IC) ULTRA-SMALL PACKAGE HIGH-PRECISION VOLTAGE DETECTOR
REV2.0
logo
Seiko Instruments Inc
S-80833CNMC SII-S-80833CNMC Datasheet
692Kb / 56P
   SUPER-SMALL PACKAGE HIGH-PRECISION VOLTAGE DETECTOR
S-808XXC SII-S-808XXC Datasheet
702Kb / 58P
   SUPER-SMALL PACKAGE HIGH-PRECISION VOLTAGE DETECTOR
S-80819CNMC-B8ET2G SII-S-80819CNMC-B8ET2G Datasheet
692Kb / 56P
   SUPER-SMALL PACKAGE HIGH-PRECISION VOLTAGE DETECTOR
logo
ABLIC Inc.
S-808XXC ABLIC-S-808XXC Datasheet
676Kb / 56P
   SUPER-SMALL PACKAGE HIGH-PRECISION VOLTAGE DETECTOR
Rev.6.2_02
logo
Leshan Radio Company
LR8803 LRC-LR8803 Datasheet
453Kb / 10P
   Ultra-Small High-Precision Low Voltage Detector
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com