công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

S-1131B37UA-N4WTFG bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Seiko Instruments Inc

tên linh kiện S-1131B37UA-N4WTFG
Giải thích chi tiết về linh kiện  HIGH RIPPLE-REJECTION LOW DROPOUT MIDDLE OUTPUT CURRENT CMOS VOLTAGE REGULATOR
Download  29 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SII [Seiko Instruments Inc]
Trang chủ  http://www.sii.co.jp
Logo SII - Seiko Instruments Inc

S-1131B37UA-N4WTFG bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Seiko Instruments Inc

  S-1131B37UA-N4WTFG Datasheet HTML 1Page - Seiko Instruments Inc S-1131B37UA-N4WTFG Datasheet HTML 2Page - Seiko Instruments Inc S-1131B37UA-N4WTFG Datasheet HTML 3Page - Seiko Instruments Inc S-1131B37UA-N4WTFG Datasheet HTML 4Page - Seiko Instruments Inc S-1131B37UA-N4WTFG Datasheet HTML 5Page - Seiko Instruments Inc S-1131B37UA-N4WTFG Datasheet HTML 6Page - Seiko Instruments Inc S-1131B37UA-N4WTFG Datasheet HTML 7Page - Seiko Instruments Inc S-1131B37UA-N4WTFG Datasheet HTML 8Page - Seiko Instruments Inc S-1131B37UA-N4WTFG Datasheet HTML 9Page - Seiko Instruments Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 29 page
background image
HIGH RIPPLE-REJECTION LOW DROPOUT MIDDLE OUTPUT CURRENT CMOS VOLTAGE REGULATOR
Rev.3.0_01
S-1131 Series
Seiko Instruments Inc.
5
Pin Configuration
Table 2
Pin No.
Symbol
Description
1
VOUT
Output voltage pin
2
VSS
GND pin
3
VIN
Input voltage pin
1
3
2
SOT-89-3
Top view
Figure 3
Table 3
Pin No.
Symbol
Description
1
VOUT
Output voltage pin
2
VSS
GND pin
3
NC
*1
No connection
4
ON/OFF
Shutdown pin
5
VIN
Input voltage pin
*1.
The NC pin is electrically open.
The NC pin can be connected to VIN or VSS.
5
4
1
3
2
SOT-89-5
Top view
Figure 4


Số phần tương tự - S-1131B37UA-N4WTFG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ABLIC Inc.
S-1131B37UA-N4WTFX ABLIC-S-1131B37UA-N4WTFX Datasheet
463Kb / 30P
   HIGH RIPPLE-REJECTION AND LOW DROPOUT MIDDLE OUTPUT CURRENT CMOS VOLTAGE REGULATOR
Rev.4.1_02
More results

Mô tả tương tự - S-1131B37UA-N4WTFG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Seiko Instruments Inc
S-1132 SII-S-1132 Datasheet
531Kb / 35P
   HIGH RIPPLE-REJECTION LOW DROPOUT MIDDLE OUTPUT CURRENT CMOS VOLTAGE REGULATOR
S-1135 SII-S-1135 Datasheet
2Mb / 48P
   HIGH RIPPLE-REJECTION LOW DROPOUT MIDDLE OUTPUT CURRENT CMOS VOLTAGE REGULATOR
S-1133 SII-S-1133 Datasheet
645Kb / 37P
   HIGH RIPPLE-REJECTION AND LOW DROPOUT MIDDLE-OUTPUT CURRENT CMOS VOLTAGE REGULATOR
logo
ABLIC Inc.
S-1133 ABLIC-S-1133 Datasheet
727Kb / 38P
   HIGH RIPPLE-REJECTION AND LOW DROPOUT MIDDLE-OUTPUT CURRENT CMOS VOLTAGE REGULATOR
Rev.3.1_02
logo
Seiko Instruments Inc
S-1132B33-U5T1G SII-S-1132B33-U5T1G Datasheet
549Kb / 35P
   HIGH RIPPLE-REJECTION AND LOW DROPOUT MIDDLE OUTPUT CURRENT CMOS VOLTAGE REGULATOR
logo
ABLIC Inc.
S-1132 ABLIC-S-1132 Datasheet
591Kb / 35P
   HIGH RIPPLE-REJECTION AND LOW DROPOUT MIDDLE OUTPUT CURRENT CMOS VOLTAGE REGULATOR
Rev.4.2_02
S-1131 ABLIC-S-1131 Datasheet
463Kb / 30P
   HIGH RIPPLE-REJECTION AND LOW DROPOUT MIDDLE OUTPUT CURRENT CMOS VOLTAGE REGULATOR
Rev.4.1_02
logo
Seiko Instruments Inc
S-1172 SII-S-1172 Datasheet
654Kb / 34P
   HIGH RIPPLE-REJECTION LOW DROPOUT HIGH OUTPUT CURRENT CMOS VOLTAGE REGULATOR
logo
Unisonic Technologies
L1136 UTC-L1136_12 Datasheet
290Kb / 9P
   HIGH RIPPLE-REJECTION LOW DROPOUT HIGH OUTPUT CURRENT CMOS VOLTAGE REGULATOR
L1136 UTC-L1136 Datasheet
229Kb / 9P
   HIGH RIPPLE-REJECTION LOW DROPOUT HIGH OUTPUT CURRENT CMOS VOLTAGE REGULATOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com