công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

S-817 bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - Seiko Instruments Inc

tên linh kiện S-817
Giải thích chi tiết về linh kiện  SUPER-SMALL PACKAGE CMOS VOLTAGE REGULATOR
Download  52 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SII [Seiko Instruments Inc]
Trang chủ  http://www.sii.co.jp
Logo SII - Seiko Instruments Inc

S-817 bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - Seiko Instruments Inc

Back Button S-817_1 Datasheet HTML 9Page - Seiko Instruments Inc S-817_1 Datasheet HTML 10Page - Seiko Instruments Inc S-817_1 Datasheet HTML 11Page - Seiko Instruments Inc S-817_1 Datasheet HTML 12Page - Seiko Instruments Inc S-817_1 Datasheet HTML 13Page - Seiko Instruments Inc S-817_1 Datasheet HTML 14Page - Seiko Instruments Inc S-817_1 Datasheet HTML 15Page - Seiko Instruments Inc S-817_1 Datasheet HTML 16Page - Seiko Instruments Inc S-817_1 Datasheet HTML 17Page - Seiko Instruments Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 52 page
background image
SUPER-SMALL PACKAGE CMOS VOLTAGE REGULATOR
Rev.4.2_00
S-817 Series
Seiko Instruments Inc.
13
6. Temperature coefficient of output voltage
OUT
OUT
V
∆Ta
∆V
The shadowed area in Figure 13 is the range where VOUT varies in the operating temperature range
when the temperature coefficient of the output voltage is
±100 ppm/°C.
VOUT(E)
*1
Ex. S-817A15 Typ.
−40
25
+0.15 mV / °C
VOUT
[V]
*1. VOUT(E) is the value of the output voltage measured at 25
°C.
85
Ta [
°C]
−0.15 mV / °C
Figure 13
A change in the temperature of the output voltage [mV/°C] is calculated using the following equation.
[]
[ ]
[] 1000
C
ppm/
V
Ta
V
V
V
C
mV/
Ta
V
OUT
OUT
OUT(S)
OUT
÷
°
×
=
°
3
*
2
*
*1
*1. Change in temperature of output voltage
*2. Specified output voltage
*3. Output voltage temperature coefficient


Số phần tương tự - S-817_1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Seiko Instruments Inc
S-817A11ANB-CUA-T2 SII-S-817A11ANB-CUA-T2 Datasheet
830Kb / 50P
   SUPER-SMALL PACKAGE CMOS VOLTAGE REGULATOR
logo
ABLIC Inc.
S-817A11ANB-CUAT2X ABLIC-S-817A11ANB-CUAT2X Datasheet
856Kb / 50P
   SUPER-SMALL PACKAGE CMOS VOLTAGE REGULATOR
Rev.6.2_02
logo
Seiko Instruments Inc
S-817A11APF-CUATFG SII-S-817A11APF-CUATFG Datasheet
830Kb / 50P
   SUPER-SMALL PACKAGE CMOS VOLTAGE REGULATOR
logo
ABLIC Inc.
S-817A11APF-CUATFU ABLIC-S-817A11APF-CUATFU Datasheet
856Kb / 50P
   SUPER-SMALL PACKAGE CMOS VOLTAGE REGULATOR
Rev.6.2_02
logo
Seiko Instruments Inc
S-817A12ANB-CUB-T2 SII-S-817A12ANB-CUB-T2 Datasheet
830Kb / 50P
   SUPER-SMALL PACKAGE CMOS VOLTAGE REGULATOR
More results

Mô tả tương tự - S-817_1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Seiko Instruments Inc
S-817 SII-S-817 Datasheet
830Kb / 50P
   SUPER-SMALL PACKAGE CMOS VOLTAGE REGULATOR
logo
ABLIC Inc.
S-817 ABLIC-S-817 Datasheet
856Kb / 50P
   SUPER-SMALL PACKAGE CMOS VOLTAGE REGULATOR
Rev.6.2_02
logo
RICOH electronics devic...
RQ5RW RICOH-RQ5RW Datasheet
173Kb / 23P
   SMALL PACKAGE VOLTAGE REGULATOR
logo
Seiko Instruments Inc
S-1323 SII-S-1323 Datasheet
419Kb / 28P
   HIGH RIPPLE-REJECTION AND SMALL PACKAGE CMOS VOLTAGE REGULATOR
logo
ABLIC Inc.
S-1323 ABLIC-S-1323 Datasheet
494Kb / 28P
   HIGH RIPPLE-REJECTION AND SMALL PACKAGE CMOS VOLTAGE REGULATOR
Rev.5.1_02
logo
ELM Technology Corporat...
ELM75-SERIES ELM-TECH-ELM75-SERIES Datasheet
1Mb / 13P
   CMOS Small package voltage detector
ELM7522NAB-S ELM-TECH-ELM7522NAB-S Datasheet
143Kb / 12P
   CMOS Small package voltage detector
logo
ELM Electronics
ELM75 ELM-ELM75 Datasheet
1Mb / 13P
   CMOS Small package voltage detector
logo
ELM Technology Corporat...
ELM75 ELM-TECH-ELM75 Datasheet
1Mb / 13P
   CMOS Small package voltage detector
logo
Nisshinbo Micro Devices...
R1100D NISSHINBO-R1100D Datasheet
394Kb / 16P
   ULTRA SMALL PACKAGE VOLTAGE REGULATOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com