công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

S-817 bảng dữ liệu(PDF) 23 Page - Seiko Instruments Inc

tên linh kiện S-817
Giải thích chi tiết về linh kiện  SUPER-SMALL PACKAGE CMOS VOLTAGE REGULATOR
Download  52 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SII [Seiko Instruments Inc]
Trang chủ  http://www.sii.co.jp
Logo SII - Seiko Instruments Inc

S-817 bảng dữ liệu(HTML) 23 Page - Seiko Instruments Inc

Back Button S-817_1 Datasheet HTML 19Page - Seiko Instruments Inc S-817_1 Datasheet HTML 20Page - Seiko Instruments Inc S-817_1 Datasheet HTML 21Page - Seiko Instruments Inc S-817_1 Datasheet HTML 22Page - Seiko Instruments Inc S-817_1 Datasheet HTML 23Page - Seiko Instruments Inc S-817_1 Datasheet HTML 24Page - Seiko Instruments Inc S-817_1 Datasheet HTML 25Page - Seiko Instruments Inc S-817_1 Datasheet HTML 26Page - Seiko Instruments Inc S-817_1 Datasheet HTML 27Page - Seiko Instruments Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 23 / 52 page
background image
SUPER-SMALL PACKAGE CMOS VOLTAGE REGULATOR
Rev.4.2_00
S-817 Series
Seiko Instruments Inc.
23
6. Line Regulation 1 vs. Ambient Temperature
7. Line Regulation 2 vs. Ambient Temperature
S-817B11/20/30/50A
S-817A11/20/30/50A
0
5
10
15
20
25
30
-50
-25
0
25
50
75
100
Ta (°C)
3V
2V
VOUT=1.1V
5V
VIN=VOUT(S)
+1V↔10V, IOUT=1mA
S-817B11/20/30/50A
S-817A11/20/30/50A
0
5
10
15
20
25
30
-50
-25
0
25
50
75
100
Ta (°C)
3V
2V
VOUT=1.1V
5V
VIN=VOUT(S)
+1V↔10V, IOUT=1µA
8. Load Regulation vs. Ambient Temperature
S-817B11/20/30/50A
S-817A11/20/30/50A
0
10
20
30
40
50
60
70
80
-50
-25
0
25
50
75
100
Ta (°C)
2V(IOUT=20mA)
VOUT=1.1V(IOUT=10mA)
3V(IOUT=30mA)
5V(IOUT=50mA)
VIN=VOUT(S)
+2V, IOUT=1µA↔IOUT


Số phần tương tự - S-817_1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Seiko Instruments Inc
S-817A11ANB-CUA-T2 SII-S-817A11ANB-CUA-T2 Datasheet
830Kb / 50P
   SUPER-SMALL PACKAGE CMOS VOLTAGE REGULATOR
logo
ABLIC Inc.
S-817A11ANB-CUAT2X ABLIC-S-817A11ANB-CUAT2X Datasheet
856Kb / 50P
   SUPER-SMALL PACKAGE CMOS VOLTAGE REGULATOR
Rev.6.2_02
logo
Seiko Instruments Inc
S-817A11APF-CUATFG SII-S-817A11APF-CUATFG Datasheet
830Kb / 50P
   SUPER-SMALL PACKAGE CMOS VOLTAGE REGULATOR
logo
ABLIC Inc.
S-817A11APF-CUATFU ABLIC-S-817A11APF-CUATFU Datasheet
856Kb / 50P
   SUPER-SMALL PACKAGE CMOS VOLTAGE REGULATOR
Rev.6.2_02
logo
Seiko Instruments Inc
S-817A12ANB-CUB-T2 SII-S-817A12ANB-CUB-T2 Datasheet
830Kb / 50P
   SUPER-SMALL PACKAGE CMOS VOLTAGE REGULATOR
More results

Mô tả tương tự - S-817_1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Seiko Instruments Inc
S-817 SII-S-817 Datasheet
830Kb / 50P
   SUPER-SMALL PACKAGE CMOS VOLTAGE REGULATOR
logo
ABLIC Inc.
S-817 ABLIC-S-817 Datasheet
856Kb / 50P
   SUPER-SMALL PACKAGE CMOS VOLTAGE REGULATOR
Rev.6.2_02
logo
RICOH electronics devic...
RQ5RW RICOH-RQ5RW Datasheet
173Kb / 23P
   SMALL PACKAGE VOLTAGE REGULATOR
logo
Seiko Instruments Inc
S-1323 SII-S-1323 Datasheet
419Kb / 28P
   HIGH RIPPLE-REJECTION AND SMALL PACKAGE CMOS VOLTAGE REGULATOR
logo
ABLIC Inc.
S-1323 ABLIC-S-1323 Datasheet
494Kb / 28P
   HIGH RIPPLE-REJECTION AND SMALL PACKAGE CMOS VOLTAGE REGULATOR
Rev.5.1_02
logo
ELM Technology Corporat...
ELM75-SERIES ELM-TECH-ELM75-SERIES Datasheet
1Mb / 13P
   CMOS Small package voltage detector
ELM7522NAB-S ELM-TECH-ELM7522NAB-S Datasheet
143Kb / 12P
   CMOS Small package voltage detector
logo
ELM Electronics
ELM75 ELM-ELM75 Datasheet
1Mb / 13P
   CMOS Small package voltage detector
logo
ELM Technology Corporat...
ELM75 ELM-TECH-ELM75 Datasheet
1Mb / 13P
   CMOS Small package voltage detector
logo
Nisshinbo Micro Devices...
R1100D NISSHINBO-R1100D Datasheet
394Kb / 16P
   ULTRA SMALL PACKAGE VOLTAGE REGULATOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com