công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TDA9897 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện TDA9897
Giải thích chi tiết về linh kiện  Multistandard hybrid IF processing
Download  103 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

TDA9897 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - NXP Semiconductors

Back Button TDA9897 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors TDA9897 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors TDA9897 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors TDA9897 Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors TDA9897 Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors TDA9897 Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors TDA9897 Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors TDA9897 Datasheet HTML 14Page - NXP Semiconductors TDA9897 Datasheet HTML 15Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 103 page
background image
TDA9897_TDA9898_3
© NXP B.V. 2008. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 03 — 11 January 2008
11 of 103
NXP Semiconductors
TDA9897; TDA9898
Multistandard hybrid IF processing
(1) Optional.
(2) Connect resistor if input or crystal is not used.
Fig 4.
Block diagram of TDA9897 (continued from Figure 3)
A
B
C
D
E
F
G
008aaa056
TDA9897
FM CARRIER AGC
FM
VIF AGC
port
I2C-bus
DEMODULATOR
AND
FM NARROW-BAND PLL
LFFM
19
4 MHz FREQUENCY
REFERENCE
46
39
SUPPLY
BP on/off
OUTPUT
SWITCH
FM SWITCH
26
27
21
43, 44
VP
33
12
40, 41
15
+3 dB
GNDA
EXTFILO
FM
AMPLIFIER
BAND-PASS
FILTER
20
34
28
31
16
29
OUT2A
OUT2B
OUT1A
OUT1B
EXTFMI
MPP2
CVBS
MPP1
CAF2
CDEEM
CAF1
AUD
30
17
EXTFILI
4 MHz reference
input
R(2)
R(2)
OPTXTAL
FREF
EXTERNAL SOUND
BAND-PASS FILTER(1)
SIF AGC
TAGC
FM AGC
AFC
35, 42
n.c.


Số phần tương tự - TDA9897

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
TDA9897 NXP-TDA9897 Datasheet
543Kb / 103P
   Multistandard hybrid IF processing
Rev. 04-25 May 2009
TDA9897HL/V3 NXP-TDA9897HL/V3 Datasheet
543Kb / 103P
   Multistandard hybrid IF processing
Rev. 04-25 May 2009
TDA9897HN/V3 NXP-TDA9897HN/V3 Datasheet
543Kb / 103P
   Multistandard hybrid IF processing
Rev. 04-25 May 2009
TDA9897 NXP-TDA9897_09 Datasheet
543Kb / 103P
   Multistandard hybrid IF processing
Rev. 04-25 May 2009
More results

Mô tả tương tự - TDA9897

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
TDA9897 NXP-TDA9897_09 Datasheet
543Kb / 103P
   Multistandard hybrid IF processing
Rev. 04-25 May 2009
TDA9899 NXP-TDA9899 Datasheet
511Kb / 103P
   Multistandard hybrid IF processing including car mobile
Rev. 03-15 January 2008
TDA9819 PHILIPS-TDA9819 Datasheet
267Kb / 40P
   Multistandard vision and sound-IF PLL with DVB-IF processing
1998 Jul 14
logo
TEMIC Semiconductors
TDA4471 TEMIC-TDA4471 Datasheet
289Kb / 16P
   Multistandard Video-IF and Quasi Parallel Sound Processing
TDA4470-M TEMIC-TDA4470-M Datasheet
189Kb / 16P
   Multistandard Video-IF and Quasi Parallel Sound Processing
TDA4474 TEMIC-TDA4474 Datasheet
156Kb / 17P
   Multistandard Video-IF and Quasi Parallel Sound Processing
logo
Siemens Semiconductor G...
TDA6160-2X SIEMENS-TDA6160-2X Datasheet
361Kb / 17P
   Multistandard Sound IF
TDA6160-2S SIEMENS-TDA6160-2S Datasheet
254Kb / 17P
   Multistandard Sound IF
logo
STMicroelectronics
TDA4443 STMICROELECTRONICS-TDA4443 Datasheet
150Kb / 7P
   MULTISTANDARD VIDEO IF AMPLIFIER
logo
List of Unclassifed Man...
K7252M ETC1-K7252M Datasheet
112Kb / 8P
   IF Filter intercarrier/Multistandard Applications
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com