công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STD60NF3LLT4 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Texas Instruments

tên linh kiện STD60NF3LLT4
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 30V - 0.0075廓 - 60A - DPAK STripFET??II Power MOSFET
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

STD60NF3LLT4 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Texas Instruments

Back Button STD60NF3LLT4 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments STD60NF3LLT4 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments STD60NF3LLT4 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments STD60NF3LLT4 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments STD60NF3LLT4 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments STD60NF3LLT4 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments STD60NF3LLT4 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments STD60NF3LLT4 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments STD60NF3LLT4 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 13 page
background image
STD60NF3LL
Electrical characteristics
7/13
Figure 7.
Gate charge vs gate-source voltage Figure 8.
Capacitance variations
Figure 9.
Normalized gate threshold voltage
vs temperature
Figure 10. Normalized on resistance vs
temperature
Figure 11. Source-drain diode forward
characteristics


Số phần tương tự - STD60NF3LLT4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
VBsemi Electronics Co.,...
STD60NF3LLT4 VBSEMI-STD60NF3LLT4 Datasheet
992Kb / 8P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
More results

Mô tả tương tự - STD60NF3LLT4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STD60NH03L STMICROELECTRONICS-STD60NH03L Datasheet
534Kb / 12P
   N-CHANNEL 30V - 0.0075 W - 60A DPAK/IPAK STripFET III POWER MOSFET
STD60NF3LL STMICROELECTRONICS-STD60NF3LL Datasheet
452Kb / 9P
   N-CHANNEL 30V - 0.0075ohm - 60A DPAK STripFET??II POWER MOSFET
STD60NF55LA STMICROELECTRONICS-STD60NF55LA Datasheet
324Kb / 14P
   N-channel 55V - 0.012廓 - 60A - DPAK STripFET??II Power MOSFET
STD18NF03L STMICROELECTRONICS-STD18NF03L Datasheet
301Kb / 13P
   N-channel 30V - 0.038廓 - 17A - DPAK STripFET??II Power MOSFET
STD60NF55L STMICROELECTRONICS-STD60NF55L_06 Datasheet
430Kb / 14P
   N-channel 55V - 0.012廓 - 60A - DPAK/IPAK STripFET??II Power MOSFET
STD65NF06 STMICROELECTRONICS-STD65NF06 Datasheet
335Kb / 14P
   N-channel 60V - 11.5m廓 - 60A - DPAK/TO-220 STripFET??II Power MOSFET
CD00003115 STMICROELECTRONICS-CD00003115 Datasheet
413Kb / 13P
   N-channel 60V - 0.014ohm - 60A - DPAK STripFET II Power MOSFET
STD60NF06 STMICROELECTRONICS-STD60NF06 Datasheet
461Kb / 9P
   N-CHANNEL 60V - 0.014ohm - 60A DPAK STripFET??II POWER MOSFET
STD60NF55L STMICROELECTRONICS-STD60NF55L Datasheet
455Kb / 9P
   N-CHANNEL 55V - 0.012ohm - 60A DPAK STripFET??II POWER MOSFET
STD100NH03L STMICROELECTRONICS-STD100NH03L Datasheet
513Kb / 8P
   N-CHANNEL 30V - 0.005 W - 60A DPAK STripFET??III POWER MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com