công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74AC08 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện 74AC08
Giải thích chi tiết về linh kiện  Quad 2-Input AND Gate
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

74AC08 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Fairchild Semiconductor

  74AC08 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor 74AC08 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor 74AC08 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor 74AC08 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor 74AC08 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor 74AC08 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor 74AC08 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor 74AC08 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor 74AC08 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 10 page
background image
©1988 Fairchild Semiconductor Corporation
www.fairchildsemi.com
74AC08, 74ACT08 Rev. 1.5.1
January 2008
74AC08, 74ACT08
Quad 2-Input AND Gate
Features
ICC reduced by 50% on 74AC only
Outputs source/sink 24mA
General Description
The AC08/ACT08 contains four, 2-input AND gates.
Ordering Information
Device also available in Tape and Reel. Specify by appending suffix letter “X” to the ordering number.
All packages are lead free per JEDEC: J-STD-020B standard.
Connection Diagram
Pin Description
Logic Symbol
IEEE/IEC
Order
Number
Package
Number
Package Description
74AC08SC
M14A
14-Lead Small Outline Integrated Circuit (SOIC), JEDEC MS-012, 0.150" Narrow
74AC08SJ
M14D
14-Lead Small Outline Package (SOP), EIAJ TYPE II, 5.3mm Wide
74AC08MTC
MTC14
14-Lead Thin Shrink Small Outline Package (TSSOP), JEDEC MO-153, 4.4mm
Wide
74AC08PC
N14A
14-Lead Plastic Dual-In-Line Package (PDIP), JEDEC MS-001, 0.300" Wide
74ACT08SC
M14A
14-Lead Small Outline Integrated Circuit (SOIC), JEDEC MS-012, 0.150" Narrow
74ACT08MTC
MTC14
14-Lead Thin Shrink Small Outline Package (TSSOP), JEDEC MO-153, 4.4mm
Wide
74ACT08PC
N14A
14-Lead Plastic Dual-In-Line Package (PDIP), JEDEC MS-001, 0.300" Wide
Pin Names
Description
An, Bn
Inputs
On
Outputs


Số phần tương tự - 74AC08

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
74AC08 STMICROELECTRONICS-74AC08 Datasheet
67Kb / 7P
   QUAD 2-INPUT AND GATE
April 1997
logo
Fairchild Semiconductor
74AC08 FAIRCHILD-74AC08 Datasheet
87Kb / 7P
   Quad 2-Input AND Gate
logo
ON Semiconductor
74AC08 ONSEMI-74AC08 Datasheet
140Kb / 9P
   Quad 2?묲nput AND Gate
October, 2006 ??Rev. 8
74AC08 ONSEMI-74AC08 Datasheet
612Kb / 6P
   Quad 2-Input AND Gate
November-2017, Rev.2
logo
STMicroelectronics
74AC08B STMICROELECTRONICS-74AC08B Datasheet
67Kb / 7P
   QUAD 2-INPUT AND GATE
April 1997
More results

Mô tả tương tự - 74AC08

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TC74VHC08F TOSHIBA-TC74VHC08F Datasheet
204Kb / 5P
   QUAD 2-INPUT AND GATE
logo
Fairchild Semiconductor
74F08 FAIRCHILD-74F08_00 Datasheet
64Kb / 5P
   Quad 2-Input AND Gate
logo
Integral Corp.
IN74HC08 INTEGRAL-IN74HC08 Datasheet
74Kb / 4P
   Quad 2-Input AND Gate
logo
Motorola, Inc
SN54LS09 MOTOROLA-SN54LS09 Datasheet
44Kb / 2P
   QUAD 2-INPUT AND GATE
logo
National Semiconductor ...
54F08DM NSC-54F08DM Datasheet
108Kb / 8P
   Quad 2-Input AND Gate
logo
ON Semiconductor
MC74VHCT08A ONSEMI-MC74VHCT08A Datasheet
143Kb / 8P
   Quad 2-Input AND Gate
1999 REV 0
logo
Integral Corp.
IN74LV08 INTEGRAL-IN74LV08 Datasheet
58Kb / 5P
   Quad 2-Input AND Gate
logo
STMicroelectronics
M54HCT08 STMICROELECTRONICS-M54HCT08 Datasheet
231Kb / 9P
   QUAD 2-INPUT AND GATE
logo
AVG Semiconductors(HITE...
DV74ACT08 AVG-DV74ACT08 Datasheet
237Kb / 3P
   Quad 2-Input AND Gate
logo
KODENSHI_AUK CORP.
KK74VHCT08 KODENSHI-KK74VHCT08 Datasheet
268Kb / 6P
   Quad 2-Input AND Gate
logo
STMicroelectronics
M74HC08 STMICROELECTRONICS-M74HC08 Datasheet
171Kb / 8P
   QUAD 2-INPUT AND GATE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com