công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74AC08 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện 74AC08
Giải thích chi tiết về linh kiện  Quad 2-Input AND Gate
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

74AC08 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Fairchild Semiconductor

Back Button 74AC08_08 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor 74AC08_08 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor 74AC08_08 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor 74AC08_08 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor 74AC08_08 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor 74AC08_08 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor 74AC08_08 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor 74AC08_08 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor 74AC08_08 Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 10 page
background image
©1988 Fairchild Semiconductor Corporation
www.fairchildsemi.com
74AC08, 74ACT08 Rev. 1.5.1
9
Physical Dimensions (Continued)
Figure 4. 14-Lead Plastic Dual-In-Line Package (PDIP), JEDEC MS-001, 0.300" Wide
Package drawings are provided as a service to customers considering Fairchild components. Drawings may change in any manner
without notice. Please note the revision and/or date on the drawing and contact a Fairchild Semiconductor representative to verify or
obtain the most recent revision. Package specifications do not expand the terms of Fairchild’s worldwide terms and conditions,
specifically the warranty therein, which covers Fairchild products.
Always visit Fairchild Semiconductor’s online packaging area for the most recent package drawings:
http://www.fairchildsemi.com/packaging/
14
8
7
1
NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
A)
THIS PACKAGE CONFORMS TO
JEDEC MS-001 VARIATION BA
B) ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.
C)
DIMENSIONS ARE EXCLUSIVE OF BURRS,
MOLD FLASH, AND TIE BAR EXTRUSIONS.
D) DIMENSIONS AND TOLERANCES PER
ASME Y14.5-1994
E) DRAWING FILE NAME: MKT-N14AREV7
6.60
6.09
8.12
7.62
0.35
0.20
19.56
18.80
3.56
3.30
5.33 MAX
0.38 MIN
1.77
1.14
0.58
0.35
2.54
3.81
3.17
8.82
(1.74)


Số phần tương tự - 74AC08_08

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
74AC08B STMICROELECTRONICS-74AC08B Datasheet
67Kb / 7P
   QUAD 2-INPUT AND GATE
April 1997
74AC08B STMICROELECTRONICS-74AC08B Datasheet
185Kb / 8P
   QUAD 2-INPUT AND GATE
April 2001
74AC08M STMICROELECTRONICS-74AC08M Datasheet
67Kb / 7P
   QUAD 2-INPUT AND GATE
April 1997
74AC08M STMICROELECTRONICS-74AC08M Datasheet
185Kb / 8P
   QUAD 2-INPUT AND GATE
April 2001
logo
Fairchild Semiconductor
74AC08MTC FAIRCHILD-74AC08MTC Datasheet
87Kb / 7P
   Quad 2-Input AND Gate
More results

Mô tả tương tự - 74AC08_08

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TC74VHC08F TOSHIBA-TC74VHC08F Datasheet
204Kb / 5P
   QUAD 2-INPUT AND GATE
logo
Fairchild Semiconductor
74F08 FAIRCHILD-74F08_00 Datasheet
64Kb / 5P
   Quad 2-Input AND Gate
logo
Integral Corp.
IN74HC08 INTEGRAL-IN74HC08 Datasheet
74Kb / 4P
   Quad 2-Input AND Gate
logo
Motorola, Inc
SN54LS09 MOTOROLA-SN54LS09 Datasheet
44Kb / 2P
   QUAD 2-INPUT AND GATE
logo
National Semiconductor ...
54F08DM NSC-54F08DM Datasheet
108Kb / 8P
   Quad 2-Input AND Gate
logo
ON Semiconductor
MC74VHCT08A ONSEMI-MC74VHCT08A Datasheet
143Kb / 8P
   Quad 2-Input AND Gate
1999 REV 0
logo
Integral Corp.
IN74LV08 INTEGRAL-IN74LV08 Datasheet
58Kb / 5P
   Quad 2-Input AND Gate
logo
STMicroelectronics
M54HCT08 STMICROELECTRONICS-M54HCT08 Datasheet
231Kb / 9P
   QUAD 2-INPUT AND GATE
logo
AVG Semiconductors(HITE...
DV74ACT08 AVG-DV74ACT08 Datasheet
237Kb / 3P
   Quad 2-Input AND Gate
logo
KODENSHI_AUK CORP.
KK74VHCT08 KODENSHI-KK74VHCT08 Datasheet
268Kb / 6P
   Quad 2-Input AND Gate
logo
STMicroelectronics
M74HC08 STMICROELECTRONICS-M74HC08 Datasheet
171Kb / 8P
   QUAD 2-INPUT AND GATE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com