công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STTH1212G-TR bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STTH1212G-TR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultrafast recovery - 1200 V diode
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STTH1212G-TR bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - STMicroelectronics

  STTH1212G-TR Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STTH1212G-TR Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STTH1212G-TR Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STTH1212G-TR Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STTH1212G-TR Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STTH1212G-TR Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STTH1212G-TR Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STTH1212G-TR Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STTH1212G-TR Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
Ordering information
STTH1212
8/9
3
Ordering information
4
Revision history
Part Number
Marking
Package
Weight
Base qty
Delivery mode
STTH1212D
STTH1212D
TO-220AC
1.86 g
50
Tube
STTH1212G
STTH1212G
D2PAK
1.48 g
50
Tube
STTH1212G-TR
STTH1212G
D2PAK
1.48 g
1000
Tape & reel
Date
Revision
Description of Changes
02-Mar-2006
1
First issue.


Số phần tương tự - STTH1212G-TR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STTH1210 STMICROELECTRONICS-STTH1210 Datasheet
194Kb / 11P
   Ultrafast recovery - high voltage diode
STTH1210-Y STMICROELECTRONICS-STTH1210-Y Datasheet
106Kb / 8P
   Automotive ultrafast recovery - high voltage diode
STTH1210D STMICROELECTRONICS-STTH1210D Datasheet
194Kb / 11P
   Ultrafast recovery - high voltage diode
STTH1210DI STMICROELECTRONICS-STTH1210DI Datasheet
194Kb / 11P
   Ultrafast recovery - high voltage diode
STTH1210FP STMICROELECTRONICS-STTH1210FP Datasheet
194Kb / 11P
   Ultrafast recovery - high voltage diode
More results

Mô tả tương tự - STTH1212G-TR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STTH512 STMICROELECTRONICS-STTH512 Datasheet
125Kb / 10P
   Ultrafast recovery - 1200 V diode
STTH6012 STMICROELECTRONICS-STTH6012 Datasheet
111Kb / 8P
   Ultrafast recovery - 1200 V diode
STTH1512 STMICROELECTRONICS-STTH1512 Datasheet
148Kb / 11P
   Ultrafast recovery - 1200 V diode
STTH12012TV STMICROELECTRONICS-STTH12012TV Datasheet
146Kb / 8P
   Ultrafast recovery - 1200 V diode
STTH312 STMICROELECTRONICS-STTH312 Datasheet
148Kb / 8P
   Ultrafast recovery - 1200 V diode
STTH6112TV STMICROELECTRONICS-STTH6112TV Datasheet
151Kb / 8P
   Ultrafast recovery - 1200 V diode
STTH3012 STMICROELECTRONICS-STTH3012 Datasheet
121Kb / 9P
   Ultrafast recovery - 1200 V diode
STTH9012TV STMICROELECTRONICS-STTH9012TV Datasheet
146Kb / 8P
   Ultrafast recovery - 1200 V diode
STTH812 STMICROELECTRONICS-STTH812 Datasheet
192Kb / 11P
   Ultrafast recovery - 1200 V diode
logo
Seme LAB
SML50EUZ12B SEME-LAB-SML50EUZ12B Datasheet
47Kb / 2P
   Enhanced Ultrafast Recovery Diode 1200 Volt, 50 Amp
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com