công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STTH1212G-TR bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STTH1212G-TR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultrafast recovery - 1200 V diode
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STTH1212G-TR bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - STMicroelectronics

  STTH1212G-TR Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STTH1212G-TR Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STTH1212G-TR Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STTH1212G-TR Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STTH1212G-TR Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STTH1212G-TR Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STTH1212G-TR Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STTH1212G-TR Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STTH1212G-TR Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
STTH1212
Package mechanical data
7/9
Figure 13.
D2PAK footprint (dimensions in mm)
In order to meet environmental requirements, ST offers these devices in ECOPACK®
packages. These packages have a Lead-free second level interconnect . The category of
second level interconnect is marked on the package and on the inner box label, in
compliance with JEDEC Standard JESD97. The maximum ratings related to soldering
conditions are also marked on the inner box label. ECOPACK is an ST trademark.
ECOPACK specifications are available at: www.st.com.
Table 6.
D2PAK dimensions
REF.
DIMENSIONS
Millimeters
Inches
Min.
Max
Min.
Max.
A
4.40
4.60
0.173
0.181
A1
2.49
2.69
0.098
0.106
A2
0.03
0.23
0.001
0.009
B
0.70
0.93
0.027
0.037
B2
1.14
1.70
0.045
0.067
C
0.45
0.60
0.017
0.024
C2
1.23
1.36
0.048
0.054
D
8.95
9.35
0.352
0.368
E
10.00
10.40
0.393
0.409
G
4.88
5.28
0.192
0.208
L
15.00
15.85
0.590
0.624
L2
1.27
1.40
0.050
0.055
L3
1.40
1.75
0.055
0.069
M
2.40
3.20
0.094
0.126
R
0.40 typ.
0.016 typ.
V2
G
L
L3
L2
B
B2
E
* FLAT ZONE NO LESS THAN 2mm
A
C2
D
R
A2
M
V2
C
A1
*
16.90
10.30
8.90
3.70
5.08
1.30


Số phần tương tự - STTH1212G-TR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STTH1210 STMICROELECTRONICS-STTH1210 Datasheet
194Kb / 11P
   Ultrafast recovery - high voltage diode
STTH1210-Y STMICROELECTRONICS-STTH1210-Y Datasheet
106Kb / 8P
   Automotive ultrafast recovery - high voltage diode
STTH1210D STMICROELECTRONICS-STTH1210D Datasheet
194Kb / 11P
   Ultrafast recovery - high voltage diode
STTH1210DI STMICROELECTRONICS-STTH1210DI Datasheet
194Kb / 11P
   Ultrafast recovery - high voltage diode
STTH1210FP STMICROELECTRONICS-STTH1210FP Datasheet
194Kb / 11P
   Ultrafast recovery - high voltage diode
More results

Mô tả tương tự - STTH1212G-TR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STTH512 STMICROELECTRONICS-STTH512 Datasheet
125Kb / 10P
   Ultrafast recovery - 1200 V diode
STTH6012 STMICROELECTRONICS-STTH6012 Datasheet
111Kb / 8P
   Ultrafast recovery - 1200 V diode
STTH1512 STMICROELECTRONICS-STTH1512 Datasheet
148Kb / 11P
   Ultrafast recovery - 1200 V diode
STTH12012TV STMICROELECTRONICS-STTH12012TV Datasheet
146Kb / 8P
   Ultrafast recovery - 1200 V diode
STTH312 STMICROELECTRONICS-STTH312 Datasheet
148Kb / 8P
   Ultrafast recovery - 1200 V diode
STTH6112TV STMICROELECTRONICS-STTH6112TV Datasheet
151Kb / 8P
   Ultrafast recovery - 1200 V diode
STTH3012 STMICROELECTRONICS-STTH3012 Datasheet
121Kb / 9P
   Ultrafast recovery - 1200 V diode
STTH9012TV STMICROELECTRONICS-STTH9012TV Datasheet
146Kb / 8P
   Ultrafast recovery - 1200 V diode
STTH812 STMICROELECTRONICS-STTH812 Datasheet
192Kb / 11P
   Ultrafast recovery - 1200 V diode
logo
Seme LAB
SML50EUZ12B SEME-LAB-SML50EUZ12B Datasheet
47Kb / 2P
   Enhanced Ultrafast Recovery Diode 1200 Volt, 50 Amp
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com