công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BTB24-XXXYZ bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện BTB24-XXXYZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  25A TRIACS
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

BTB24-XXXYZ bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - STMicroelectronics

Back Button BTB24-XXXYZ Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics BTB24-XXXYZ Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics BTB24-XXXYZ Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics BTB24-XXXYZ Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics BTB24-XXXYZ Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics BTB24-XXXYZ Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics BTB24-XXXYZ Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics BTB24-XXXYZ Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics BTB24-XXXYZ Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 12 page
background image
BTA24, BTB24, BTA25, BTA26 and T25 series
Ordering information
11/12
4
Ordering information
Note: xxx = voltage, yy = sensitivity, z = type
5
Revision History
Ordering type
Marking
Package
Weight
Base qty Delivery mode
BTA/BTB24-xxxyyzRG
BTA/BTB24xxxyyz
TO-220AB
2.3 g
50
Tube
BTA25-xxxyyzRG
BTA25-xxxyyz
RD91
20 g
25
Bulk
BTA26-xxxyzRG
BTA26-xxxyyz
TOP3 Ins.
4.5 g
30
Tube
T2535-xxxG
T2535xxxG
D2PAK
1.5 g
50
Tube
T2535-xxxG-TR
T2535xxxG
1000
Tape and reel
Date
Revision
Description of Changes
Oct-2002
6A
Previous update.
13-Feb-2006
7
TO-220AB delivery mode changed from bulk to tube.
ECOPACK statement added.
31-May-2006
8
Reformatted to current standard. Tc in figure 3 changed
to Tamb
31-Jul-2006
9
Typing error corrected on page 1 (BTB124 instead of
BTB24)


Số phần tương tự - BTB24-XXXYZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Bellnix Co.,Ltd.
BTB24-03S80D BELLNIX-BTB24-03S80D Datasheet
700Kb / 14P
   The Fifth Generation, Ultra Small Size, isolated Type DC-DC Converter
BTB24-03S80S BELLNIX-BTB24-03S80S Datasheet
700Kb / 14P
   The Fifth Generation, Ultra Small Size, isolated Type DC-DC Converter
BTB24-05S60D BELLNIX-BTB24-05S60D Datasheet
700Kb / 14P
   The Fifth Generation, Ultra Small Size, isolated Type DC-DC Converter
BTB24-05S60S BELLNIX-BTB24-05S60S Datasheet
700Kb / 14P
   The Fifth Generation, Ultra Small Size, isolated Type DC-DC Converter
BTB24-12S25D BELLNIX-BTB24-12S25D Datasheet
700Kb / 14P
   The Fifth Generation, Ultra Small Size, isolated Type DC-DC Converter
More results

Mô tả tương tự - BTB24-XXXYZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
BTA24-600B TGS-BTA24-600B Datasheet
128Kb / 1P
   25A TRIACS
BTA26-600BW TGS-BTA26-600BW Datasheet
67Kb / 1P
   25A TRIACS
BTA24-600C TGS-BTA24-600C Datasheet
285Kb / 1P
   25A TRIACS
logo
Unisonic Technologies
BTB24A UTC-BTB24A_15 Datasheet
165Kb / 3P
   25A TRIACS
BTB24 UTC-BTB24 Datasheet
171Kb / 3P
   25A TRIACS
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
BTA24-600BW TGS-BTA24-600BW Datasheet
59Kb / 1P
   25A TRIACS
BTA24-800BW TGS-BTA24-800BW Datasheet
59Kb / 1P
   25A TRIACS
TPDV1225-E TGS-TPDV1225-E Datasheet
202Kb / 1P
   25A TRIACS
logo
Kersemi Electronic Co.,...
T2550H-600T KERSEMI-T2550H-600T Datasheet
498Kb / 5P
   25A TRIACS
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
BTA24-600BF TGS-BTA24-600BF Datasheet
61Kb / 1P
   25A TRIACS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com