công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BTB24-800CW bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện BTB24-800CW
Giải thích chi tiết về linh kiện  25A TRIACS
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

BTB24-800CW bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - STMicroelectronics

  BTB24-800CW Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics BTB24-800CW Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics BTB24-800CW Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics BTB24-800CW Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics BTB24-800CW Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics BTB24-800CW Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics BTB24-800CW Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics BTB24-800CW Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics BTB24-800CW Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 12 page
background image
BTA24, BTB24, BTA25, BTA26 and T25 series
Characteristics
5/12
Figure 7.
Non-repetitive surge peak on-state
current for a sinusoidal pulse with
width tp < 10 ms and corresponding
value of I2t
Figure 8.
Relative variation of gate trigger
current, holding current and
latching current versus junction
temperature (typical values)
0.01
0.10
1.00
10.00
100
1000
3000
I
(A), I t (A s)
TSM
22
t (ms)
p
T initial=25°C
j
ITSM
dI/dt limitation:
50A/µs
I t
2
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
140
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
T (°C)
j
I,I ,I [T ] /
GT H L
j
I
,I ,I [T =25°C]
GT H L
j
IGT
IH & IL
Figure 9.
Relative variation of critical rate of
decrease of main current versus
(dV/dt)c (typical values)
Figure 10.
Relative variation of critical rate of
decrease of main current versus
(dV/dt)c
Figure 11.
D2PAK Thermal resistance junction to
ambient versus copper surface under
tab (printed circuit board FR4, copper
thickness: 35 µm)
0.1
1.0
10.0
100.0
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
(dV/dt)c (V/µs)
(dI/dt)c [(dV/dt)c] / Specified (dI/dt)c
T2535/CW/BW
B
0
25
50
75
100
125
0
1
2
3
4
5
6
(dI/dt)c [T ] /
pecified]
j
(dI/dt)c [T s
j
T (°C)
j
0
4
8
12
16
20
24
28
32
36
40
0
10
20
30
40
50
60
70
80
S(cm²)
R
(°C/W)
th(j-a)
DPAK
2


Số phần tương tự - BTB24-800CW

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Kersemi Electronic Co.,...
BTB24-800CW KERSEMI-BTB24-800CW Datasheet
2Mb / 11P
   Snuberrless and Standard 25 A Triacs
logo
STMicroelectronics
BTB24-800CWRG STMICROELECTRONICS-BTB24-800CWRG Datasheet
133Kb / 12P
   25 A standard and Snubberless triacs
BTB24-800CWRG STMICROELECTRONICS-BTB24-800CWRG Datasheet
135Kb / 12P
   25 A standard and Snubberless triacs
BTB24-800CWRG STMICROELECTRONICS-BTB24-800CWRG Datasheet
135Kb / 12P
   25 A standard and Snubberless triacs
More results

Mô tả tương tự - BTB24-800CW

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
BTA24-600B TGS-BTA24-600B Datasheet
128Kb / 1P
   25A TRIACS
BTA26-600BW TGS-BTA26-600BW Datasheet
67Kb / 1P
   25A TRIACS
BTA24-600C TGS-BTA24-600C Datasheet
285Kb / 1P
   25A TRIACS
logo
Unisonic Technologies
BTB24A UTC-BTB24A_15 Datasheet
165Kb / 3P
   25A TRIACS
BTB24 UTC-BTB24 Datasheet
171Kb / 3P
   25A TRIACS
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
BTA24-600BW TGS-BTA24-600BW Datasheet
59Kb / 1P
   25A TRIACS
BTA24-800BW TGS-BTA24-800BW Datasheet
59Kb / 1P
   25A TRIACS
TPDV1225-E TGS-TPDV1225-E Datasheet
202Kb / 1P
   25A TRIACS
logo
Kersemi Electronic Co.,...
T2550H-600T KERSEMI-T2550H-600T Datasheet
498Kb / 5P
   25A TRIACS
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
BTA24-600BF TGS-BTA24-600BF Datasheet
61Kb / 1P
   25A TRIACS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com