công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

L79XXC bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện L79XXC
Giải thích chi tiết về linh kiện  Negative voltage regulators
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

L79XXC bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - STMicroelectronics

Back Button L79XXC Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics L79XXC Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics L79XXC Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics L79XXC Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics L79XXC Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics L79XXC Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics L79XXC Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics L79XXC Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics L79XXC Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 24 page
background image
L79xxC
Electrical characteristics
11/24
Table 11.
Electrical characteristics of L7924C (refer to the test circuits, TJ = 0 to 125 °C, VI = -33 V,
IO = 500 mA, CI = 2.2 µF, CO = 1 µF unless otherwise specified)
Symbol
Parameter
Test conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
VO
Output voltage
TJ = 25°C
-23
-24
-24.5
V
VO
Output voltage
IO = -5 mA to -1 A, PO ≤15 W
VI = -27 to -38 V
-22.8
-24
-25.2
V
ΔVO(1)
Line regulation
VI = -27 to -38 V, TJ = 25°C
480
mV
VI = -30 to -36 V, TJ = 25°C
240
ΔVO(1)
Load regulation
IO = 5 mA to 1.5 A, TJ = 25°C
480
mV
IO = 250 to 750 mA, TJ = 25°C
240
Id
Quiescent current
TJ = 25°C
3
mA
ΔId
Quiescent current change
IO = 5 mA to 1 A
0.5
mA
VI = -27 to -38 V
1
ΔVO/ΔT Output voltage drift
IO = 5 mA
-1
mV/°C
eN
Output noise voltage
B = 10Hz to 100kHz, TJ = 25°C
400
µV
SVR
Supply voltage rejection
ΔVI = 10 V, f = 120Hz
54
60
dB
Vd
Dropout voltage
IO = 1 A, TJ = 25°C, ΔVO = 100 mV
1.1
V
Isc
Short circuit current
1.1
A
1.
Load and line regulation are specified at constant junction temperature. Changes in VO due to heating effects must be
taken into account separately. Pulse testing with low duty cycle is used.


Số phần tương tự - L79XXC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
L79XXC STMICROELECTRONICS-L79XXC Datasheet
465Kb / 24P
   Negative voltage regulators
L79XXC STMICROELECTRONICS-L79XXC_08 Datasheet
402Kb / 21P
   Negative voltage regulators
More results

Mô tả tương tự - L79XXC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Wing Shing Computer Com...
79L12 WINGS-79L12 Datasheet
130Kb / 3P
   Negative-Voltage Regulators
logo
Texas Instruments
UA79M05 TI1-UA79M05 Datasheet
675Kb / 15P
[Old version datasheet]   NEGATIVE-VOLTAGE REGULATORS
logo
STMicroelectronics
L7912CV-DG STMICROELECTRONICS-L7912CV-DG Datasheet
465Kb / 24P
   Negative voltage regulators
logo
Texas Instruments
UA79M08 TI1-UA79M08 Datasheet
1Mb / 16P
[Old version datasheet]   NEGATIVE-VOLTAGE REGULATORS
UA7900 TI1-UA7900_12 Datasheet
537Kb / 14P
[Old version datasheet]   NEGATIVE-VOLTAGE REGULATORS
UA79M00 TI-UA79M00 Datasheet
312Kb / 4P
[Old version datasheet]   NEGATIVE-VOLTAGE REGULATORS
logo
STMicroelectronics
L79L05ACZ-TR STMICROELECTRONICS-L79L05ACZ-TR Datasheet
717Kb / 27P
   Negative voltage regulators
logo
Texas Instruments
UA79M00 TI1-UA79M00_17 Datasheet
1Mb / 15P
[Old version datasheet]   NEGATIVE-VOLTAGE REGULATORS
UA7900 TI1-UA7900_17 Datasheet
878Kb / 13P
[Old version datasheet]   NEGATIVE-VOLTAGE REGULATORS
logo
Estek Electronics Co. L...
ET-79LXXND ESTEK-ET-79LXXND Datasheet
1Mb / 5P
   Negative-Voltage Regulators
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com