công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CDH3D13DSHPNP-1R2M bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Sumida Corporation

tên linh kiện CDH3D13DSHPNP-1R2M
Giải thích chi tiết về linh kiện  Power Inductors
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SUMIDA [Sumida Corporation]
Trang chủ  http://www.sumida.com
Logo SUMIDA - Sumida Corporation

CDH3D13DSHPNP-1R2M bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Sumida Corporation

  CDH3D13DSHPNP-1R2M Datasheet HTML 1Page - Sumida Corporation CDH3D13DSHPNP-1R2M Datasheet HTML 2Page - Sumida Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Type: CDH3D13D/SHP
Please refer to the sales offices on our website for a representative near you
www.sumida.com
1/2
Power Inductors <SMD Type: CDH Series>
0.5
3.5
Product Description
3.2×3.2mm Max.(L×W),1.45mm Max. Height.
Inductance Range: 1.2~22μH
Rated Current Range: 0.55~1.90A
In addition to the standard versions of inductors shown here, custom inductors are available
to meet your exact requirements.
Feature
Magnetically unshielded construction.
Ideally used in Mobile phone,PDA,MP3,DSC/DVC,Portable DVD etc as DC-DC Converter inductors.
Dropping impact reinforced types.
RoHS Compliance.
Dimensions (mm)
Land Pattern (mm)


Số phần tương tự - CDH3D13DSHPNP-1R2M

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sumida Corporation
CDH3D13 SUMIDA-CDH3D13 Datasheet
133Kb / 2P
   Power Inductors
CDH3D13SHPNP-100M SUMIDA-CDH3D13SHPNP-100M Datasheet
133Kb / 2P
   Power Inductors
CDH3D13SHPNP-120M SUMIDA-CDH3D13SHPNP-120M Datasheet
133Kb / 2P
   Power Inductors
CDH3D13SHPNP-150M SUMIDA-CDH3D13SHPNP-150M Datasheet
133Kb / 2P
   Power Inductors
CDH3D13SHPNP-1R2M SUMIDA-CDH3D13SHPNP-1R2M Datasheet
133Kb / 2P
   Power Inductors
More results

Mô tả tương tự - CDH3D13DSHPNP-1R2M

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Filtran LTD
8401-XXX FILTRAN-8401-XXX Datasheet
21Kb / 1P
   Inductors SMT Power Inductors
logo
Sumida Corporation
CMD89 SUMIDA-CMD89 Datasheet
235Kb / 1P
   POWER INDUCTORS
CDH53 SUMIDA-CDH53 Datasheet
172Kb / 2P
   POWER INDUCTORS
CDRH3D14 SUMIDA-CDRH3D14 Datasheet
161Kb / 3P
   POWER INDUCTORS
CDRH2D11 SUMIDA-CDRH2D11_1 Datasheet
207Kb / 2P
   Power Inductors
CDRH5D14 SUMIDA-CDRH5D14 Datasheet
183Kb / 3P
   Power Inductors
CDRH4D22 SUMIDA-CDRH4D22_06 Datasheet
149Kb / 3P
   POWER INDUCTORS
CDRH6D12 SUMIDA-CDRH6D12_06 Datasheet
164Kb / 2P
   POWER INDUCTORS
CDRH125 SUMIDA-CDRH125_06 Datasheet
163Kb / 3P
   POWER INDUCTORS
CDRH125B SUMIDA-CDRH125B Datasheet
169Kb / 1P
   POWER INDUCTORS
logo
XFMRS Inc.
XFHCLTH XFMRS-XFHCLTH Datasheet
66Kb / 1P
   POWER INDUCTORS
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com