công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STGDL6NC60D bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STGDL6NC60D
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 600V - 6A - DPAK / D2PAK / TO-220 / TO-220FP Hyper fast IGBT
Download  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STGDL6NC60D bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - STMicroelectronics

Back Button STGDL6NC60D Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STGDL6NC60D Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STGDL6NC60D Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STGDL6NC60D Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STGDL6NC60D Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STGDL6NC60D Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STGDL6NC60D Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics STGDL6NC60D Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics STGDL6NC60D Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 19 page
background image
STGBL6NC60D - STGDL6NC60D - STGPL6NC60D - STGFL6NC60D
Package mechanical data
11/19
4
Package mechanical data
In order to meet environmental requirements, ST offers these devices in ECOPACK®
packages. These packages have a Lead-free second level interconnect. The category of
second level interconnect is marked on the package and on the inner box label, in
compliance with JEDEC Standard JESD97. The maximum ratings related to soldering
conditions are also marked on the inner box label. ECOPACK is an ST trademark.
ECOPACK specifications are available at: www.st.com


Số phần tương tự - STGDL6NC60D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STGDL6NC60D STMICROELECTRONICS-STGDL6NC60D Datasheet
523Kb / 19P
   600 V - 6 A hyper fast IGBT
STGDL6NC60DI STMICROELECTRONICS-STGDL6NC60DI Datasheet
645Kb / 18P
   6 A, 600 V hyper fast IGBT
STGDL6NC60DIT4 STMICROELECTRONICS-STGDL6NC60DIT4 Datasheet
645Kb / 18P
   6 A, 600 V hyper fast IGBT
More results

Mô tả tương tự - STGDL6NC60D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STGP3NB60F STMICROELECTRONICS-STGP3NB60F Datasheet
732Kb / 14P
   N-CHANNEL 3A - 600V - TO-220/TO-220FP/DPAK/D2PAK PowerMESH??IGBT
STGB10NC60HD_0710 STMICROELECTRONICS-STGB10NC60HD_0710 Datasheet
410Kb / 17P
   N-channel 600V - 10A - TO-220 - D2PAK - TO-220FP very fast PowerMESH IGBT
STGP7NC60HD STMICROELECTRONICS-STGP7NC60HD Datasheet
430Kb / 15P
   N-CHANNEL 14A - 600V - TO-220/TO-220FP/DPAK Very Fast PowerMESH IGBT
June 2005 Rev.9
STGB3NB60KD STMICROELECTRONICS-STGB3NB60KD Datasheet
326Kb / 12P
   N-CHANNEL 6A - 600V - TO-220/TO-220FP/D2PAK SHORT CIRCUIT PROOF PowerMESH TM IGBT
STGB6NC60HD STMICROELECTRONICS-STGB6NC60HD Datasheet
406Kb / 17P
   N-channel 600V - 7A - D2PAK / TO-220 / TO-220FP Very fast PowerMESH TM IGBT
STGB6NC60HD STMICROELECTRONICS-STGB6NC60HD_07 Datasheet
424Kb / 18P
   N-channel 600V - 7A - I2PAK / D2PAK / TO-220 / TO-220FP Very fast PowerMESH??IGBT
STGP10NB60S STMICROELECTRONICS-STGP10NB60S_05 Datasheet
387Kb / 13P
   N-CHANNEL 10A - 600V - TO-220/TO-220FP/D2PAK PowerMESH TM IGBT
STGB3NB60HD STMICROELECTRONICS-STGB3NB60HD_03 Datasheet
586Kb / 12P
   N-CHANNEL 3A - 600V - TO-220/TO-220FP/D2PAK PowerMESH TM IGBT
STGP7NB60K STMICROELECTRONICS-STGP7NB60K Datasheet
710Kb / 14P
   N-CHANNEL 7A - 600V - TO-220/FP/DPAK/D2PAK PowerMESH??IGBT
STGP3NB60K STMICROELECTRONICS-STGP3NB60K Datasheet
293Kb / 11P
   N-CHANNEL 3A - 600V - TO-220/DPAK/D2PAK PowerMES TM IGBT
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com