công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FDG332PZ bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FDG332PZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  P-Channel PowerTrench짰 MOSFET -20V, -2.6A, 97m廓
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FDG332PZ bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Fairchild Semiconductor

  FDG332PZ Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDG332PZ Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDG332PZ Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDG332PZ Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDG332PZ Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDG332PZ Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
www.fairchildsemi.com
4
©2007 Fairchild Semiconductor Corporation
FDG332PZ Rev.B
Figure 7.
0
246
8
0.0
1.5
3.0
4.5
ID = -2.6A
VDD = -15V
VDD = -5V
Qg, GATE CHARGE (nC)
VDD = -10V
Gate Charge Characteristics
Figure8.
0.1
1
10
100
1000
30
20
f = 1MHz
VGS = 0V
-VDS, DRAIN TO SOURCE VOLTAGE (V)
Crss
Coss
Ciss
CapacitancevsDrain
to Source Voltage
Figure 9.
0.1
1
10
0.01
0.1
1
10
10s
1s
100ms
DC
10ms
1ms
100us
THIS AREA IS
LIMITED BY rDS(on)
50
SINGLE PULSE
TJ = MAX RATED
RθJA = 260
oC/W
TA = 25oC
-VDS, DRAIN to SOURCE VOLTAGE (V)
Forward Bias Safe
Operating Area
Figure 10.
0
5
10
15
20
10
-4
10
-3
10
-2
10
-1
10
0
10
1
10
2
10
3
10
4
10
5
VGS = 0V
TJ = 25oC
TJ = 150oC
-VGS, GATE TO SOURCE VOLTAGE (V)
Gate Leakage Current vs Gate to
Source Voltage
Figure 11. Transient Thermal Response Curve
10
-3
10
-2
10
-1
10
0
10
1
10
2
10
3
0.1
1
10
100
V
GS = -4.5V
SINGLE PULSE
RθJA = 260
oC/W
T
A = 25
oC
t, PULSE WIDTH (s)
Typical Characteristics T
J = 25°C unless otherwise noted


Số phần tương tự - FDG332PZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FDG330P FAIRCHILD-FDG330P Datasheet
150Kb / 5P
   P-Channel 1.8V Specified PowerTrench MOSFET
More results

Mô tả tương tự - FDG332PZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FDC642P FAIRCHILD-FDC642P_09 Datasheet
263Kb / 7P
   P-Channel PowerTrench짰 MOSFET -20V, -4A, 100m廓
FDMA510PZ FAIRCHILD-FDMA510PZ Datasheet
752Kb / 7P
   Single P-Channel PowerTrench짰 MOSFET -20V, -7.8A, 30m廓
FDMA520PZ FAIRCHILD-FDMA520PZ_08 Datasheet
1Mb / 6P
   Single P-Channel PowerTrench짰 MOSFET -20V, -7.3A, 30m廓
FDFMA2P857 FAIRCHILD-FDFMA2P857_08 Datasheet
602Kb / 8P
   Integrated P-Channel PowerTrench짰 MOSFET and Schottky Diode .20V, .3.0A, 120m廓
FDZ1905PZ FAIRCHILD-FDZ1905PZ Datasheet
297Kb / 6P
   Common Drain P-Channel 1.5V PowerTrench짰 WL-CSP MOSFET -20V -3A, 123m廓
logo
ON Semiconductor
FDD4243-F085 ONSEMI-FDD4243-F085 Datasheet
427Kb / 8P
   P-Channel PowerTrench짰 MOSFET -40V, -14A, 64m廓
September-2017, Rev. 2
logo
Fairchild Semiconductor
FDD3672 FAIRCHILD-FDD3672_08 Datasheet
431Kb / 7P
   P-Channel PowerTrench짰 MOSFET -40V, -14A, 64m廓
logo
ON Semiconductor
FDD4141-F085 ONSEMI-FDD4141-F085 Datasheet
328Kb / 6P
   P-Channel PowerTrench짰 MOSFET -40V, -50A, 12.3m廓
November-2018, Rev.4
logo
Fairchild Semiconductor
FDS4141 FAIRCHILD-FDS4141 Datasheet
217Kb / 6P
   P-Channel PowerTrench짰 MOSFET -40V, -10.8A, 13.0m廓
FDS4141_F085 FAIRCHILD-FDS4141_F085 Datasheet
257Kb / 7P
   P-Channel PowerTrench짰 MOSFET -40V, -10.8A, 19.0m廓
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com