công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74AC11191N bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Texas Instruments

tên linh kiện 74AC11191N
Giải thích chi tiết về linh kiện  SYNCHRONOUS 4-BIT UP/DOWN BINARY COUNTER
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

74AC11191N bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Texas Instruments

Back Button 74AC11191N Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments 74AC11191N Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments 74AC11191N Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments 74AC11191N Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments 74AC11191N Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments 74AC11191N Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments 74AC11191N Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments 74AC11191N Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments 74AC11191N Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 10 page
background image
74AC11191
SYNCHRONOUS 4-BIT UP/DOWN BINARY COUNTER
SCAS105A – FEBRUARY 1990 – REVISED APRIL 1993
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
9
PARAMETER MEASUREMENT INFORMATION
From Output
Under Test
CL = 50 pF
(see Note A)
500
LOAD CIRCUIT
Input
(see Note B)
In-Phase
Output
Out-of-Phase
Output
tPLH
tPHL
tPHL
tPLH
PROPAGATION DELAY TIMES
VOH
VOH
VOL
VOL
50% VCC
0 V
0 V
0 V
High-Level
Input
Low-Level
Input
tw
PULSE DURATION
50%
VCC
0 V
0 V
th
tsu
SETUP AND HOLD TIMES
Data
Input
Timing Input
(see Note B)
50% VCC
50% VCC
50% VCC
50%
50%
VCC
VCC
50%
50%
50%
50%
VCC
VCC
50%
50%
NOTES: A. CL includes probe and jig capacitance.
B. Input pulses are supplied by generators having the following characteristics: PRR
≤ 10 MHz, ZO = 50 Ω, tr ≤ 2.5 ns, tf ≤ 2.5 ns.
C. The outputs are measured one at a time with one input transition per measurement.
Figure 1. Load Circuit and Voltage Waveforms


Số phần tương tự - 74AC11191N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
74AC11191N TI1-74AC11191N Datasheet
148Kb / 10P
[Old version datasheet]   SYNCHRONOUS 4-BIT UP/DOWN BINARY COUNTER
More results

Mô tả tương tự - 74AC11191N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
MM74C192 FAIRCHILD-MM74C192 Datasheet
62Kb / 6P
   Synchronous 4-Bit Up/Down Decade Counter . Synchronous 4-Bit Up/Down Binary Counter
logo
Renesas Technology Corp
HD74HC668 RENESAS-HD74HC668 Datasheet
222Kb / 11P
   Synchronous UP/Down Decade Counter, Synchronous Up/Down 4-bit binary Counter
logo
Fairchild Semiconductor
CD40192BC FAIRCHILD-CD40192BC Datasheet
74Kb / 7P
   Synchronous 4-Bit Up/Down Decade Counter . Synchronous 4-Bit Up/Down Binary Counter
DM74LS169A FAIRCHILD-DM74LS169A Datasheet
72Kb / 8P
   Synchronous 4-Bit Up/Down Binary Counter
logo
Texas Instruments
SN54HC191-DIE TI1-SN54HC191-DIE Datasheet
132Kb / 6P
[Old version datasheet]   4-Bit Synchronous Up/Down Binary Counter
SN74F169 TI-SN74F169 Datasheet
126Kb / 9P
[Old version datasheet]   SYNCHRONOUS 4-BIT UP/DOWN BINARY COUNTER
74ACT11191 TI1-74ACT11191 Datasheet
135Kb / 9P
[Old version datasheet]   SYNCHRONOUS 4-BIT UP/DOWN BINARY COUNTER
logo
Fairchild Semiconductor
DM74AS169A FAIRCHILD-DM74AS169A Datasheet
61Kb / 6P
   Synchronous 4-Bit Binary Up/Down Counter
logo
National Semiconductor ...
54LS169 NSC-54LS169 Datasheet
165Kb / 8P
   Synchronous 4-Bit Up/Down Binary Counter
logo
Texas Instruments
74AC11191 TI1-74AC11191_09 Datasheet
148Kb / 10P
[Old version datasheet]   SYNCHRONOUS 4-BIT UP/DOWN BINARY COUNTER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com