công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TL2575-33I bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TL2575-33I
Giải thích chi tiết về linh kiện  1-A SIMPLE STEP-DOWN SWITCHING VOLTAGE REGULATORS
Download  29 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TL2575-33I bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Texas Instruments

Back Button TL2575-33I Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TL2575-33I Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TL2575-33I Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments TL2575-33I Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments TL2575-33I Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments TL2575-33I Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments TL2575-33I Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments TL2575-33I Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments TL2575-33I Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 29 page
background image
www.ti.com
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
0
10
20
30
40
50
60
VIN – Input Voltage – V
VOUT = 5 V
TJ = 25°C
Measured at GND pin
ILOAD = 1 A
ILOAD = 0.2 A
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
-50
-25
0
25
50
75
100
125
150
TJ – Junction Temperature – °C
VIN = 40 V
VIN = 12 V
V
= 5 V
ON/OFF
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
-50
-25
0
25
50
75
100
125
150
TJ – Junction Temperature – °C
VIN = 40 V
VIN = 12 V
Normalized at TJ = 25°C
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
ISW – Switch Current – A
TJ = –40°C
TJ = 25°C
TJ = 125°C
TL2575, TL2575HV
1-A SIMPLE STEP-DOWN SWITCHING VOLTAGE REGULATORS
SLVS638B – MAY 2006 – REVISED JANUARY 2007
TYPICAL CHARACTERISTICS (continued)
Figure 7. Quiescent Current
Figure 8. Standby Quiescent Current
Figure 9. Oscillator Frequency
Figure 10. Switch Saturation Voltage
11
Submit Documentation Feedback


Số phần tương tự - TL2575-33I

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TL2575-33I TI-TL2575-33I Datasheet
957Kb / 28P
[Old version datasheet]   1-A SIMPLE STEP-DOWN SWITCHING VOLTAGE REGULATORS
TL2575-33I TI-TL2575-33I Datasheet
963Kb / 31P
[Old version datasheet]   1-A SIMPLE STEP-DOWN SWITCHING VOLTAGE REGULATORS
TL2575-33IKTTR TI-TL2575-33IKTTR Datasheet
2Mb / 23P
[Old version datasheet]   1-A SIMPLE STEP-DOWN SWITCHING VOLTAGE REGULATORS
TL2575-33IKTTR TI-TL2575-33IKTTR Datasheet
957Kb / 28P
[Old version datasheet]   1-A SIMPLE STEP-DOWN SWITCHING VOLTAGE REGULATORS
TL2575-33IKTTR TI-TL2575-33IKTTR Datasheet
963Kb / 31P
[Old version datasheet]   1-A SIMPLE STEP-DOWN SWITCHING VOLTAGE REGULATORS
More results

Mô tả tương tự - TL2575-33I

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TL2575 TI-TL2575_10 Datasheet
1,011Kb / 29P
[Old version datasheet]   1-A SIMPLE STEP-DOWN SWITCHING VOLTAGE REGULATORS
TL2575 TI1-TL2575_16 Datasheet
1Mb / 34P
[Old version datasheet]   1-A Simple Step-Down Switching Voltage Regulators
TL2575 TI-TL2575 Datasheet
2Mb / 23P
[Old version datasheet]   1-A SIMPLE STEP-DOWN SWITCHING VOLTAGE REGULATORS
TL2575HV-05-Q1 TI1-TL2575HV-05-Q1 Datasheet
800Kb / 22P
[Old version datasheet]   1-A SIMPLE STEP-DOWN SWITCHING VOLTAGE REGULATORS
TL2575_0701 TI-TL2575_0701 Datasheet
963Kb / 31P
[Old version datasheet]   1-A SIMPLE STEP-DOWN SWITCHING VOLTAGE REGULATORS
TL2575 TI-TL2575_07 Datasheet
957Kb / 28P
[Old version datasheet]   1-A SIMPLE STEP-DOWN SWITCHING VOLTAGE REGULATORS
TL2575-05 TI1-TL2575-05 Datasheet
1Mb / 29P
[Old version datasheet]   1-A SIMPLE STEP-DOWN SWITCHING VOLTAGE REGULATORS
TL2575 TI-TL2575_15 Datasheet
1Mb / 32P
[Old version datasheet]   TL2575, TL2575HV 1-A Simple Step-Down Switching Voltage Regulators
LM2575 TI-LM2575_06 Datasheet
171Kb / 10P
[Old version datasheet]   1-A SIMPLE STEP-DOWN SWITCHING VOLTAGE REGULATOR
LM2575 TI-LM2575 Datasheet
195Kb / 12P
[Old version datasheet]   1-A SIMPLE STEP DOWN SWITCHING VOLTAGE REGULATOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com