công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MMBD701 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - DAESAN ELECTRONIC CORP.

tên linh kiện MMBD701
Giải thích chi tiết về linh kiện  Surface Mount Schottky Barrier Diode
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DAESAN [DAESAN ELECTRONIC CORP.]
Trang chủ  https://dec.co.kr/
Logo DAESAN - DAESAN ELECTRONIC CORP.

MMBD701 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - DAESAN ELECTRONIC CORP.

  MMBD701 Datasheet HTML 1Page - DAESAN ELECTRONIC CORP. MMBD701 Datasheet HTML 2Page - DAESAN ELECTRONIC CORP.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
MMBD701
Surface Mount Schottky
Barrier Diode
Dim
Min
Max
A
2.800 3.040
B
1.200 1.400
C
0.890 1.110
D
0.370 0.500
G
1.780 2.040
H
0.013 0.100
J
0.085 0.177
K
0.450 0.600
L
0.890 1.020
S
2.100 2.500
V
0.450 0.600
All Dimension in mm
SOT-23
K
J
C
H
L
A
B S
G
V
3
1
2
D
To p View
1
2
3
3
CATHODE
1
ANODE
MAXIMUM RATINGS
MMBD101
Rating
Symbol
Value
Unit
Reverse Voltage
VR
Volts
Forward Power Dissipation
@ TA = 25
Derate above 25
PF
200
2.0
mW
mW/
Operating Junction TEmperature Range
TJ
-55 to +125
Storage Temperature Range
Tstg
-55 to +150
DEVICE MARKING
MMBD701 = 5H
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
(TA = 25 unless otherwise noted)
Characteristic
Symbol
Min
Typ
Max
Unit
Reverse Breakdown Voltage
(IR = 10 mAdc)
V(BR)R
Volts
Total Capacitance
(V R = 20Vf =1.0 MHz )Figure 1
CT
0.5
1.0
pF
Reverse Leakage(VR=35V) Figure 3
(IF = 10 mAdc)
VF
9.0
200
IR
0.7
1.0
o
C
o
C
o
C
o
C
o
C
o
C
* Low Turn-on Voltage
For UHF andVHF detector application
* Alsosuitable for someothers Fast Switching
R and digital application
F
* Extremely LowMinority Carrier Lifetime-15ps(Typ)
* Low ReverseLeakage - I =200nA(Max)
R
* VeryLow Capacitance-1.0pF(Max)@V=20VR
* Case : Molded Plastic
* Terminals :Solderable per MIL-STD-202,
Method 208
* Polarity : See Diagrams Below
* Weight : 0.008 grams(approx.)
* Mounting Position : Any
70
Forward Voltage
Figure4
Forward Voltage (IF = 10 mAdc) Figure4
70
VF
0.42
0.5
NAdc
Vdc
Vdc
Features
Mechanical Data


Số phần tương tự - MMBD701

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
MMBD701 FAIRCHILD-MMBD701 Datasheet
42Kb / 5P
   Schottky Barrier Diode
logo
Pan Jit International I...
MMBD701 PANJIT-MMBD701 Datasheet
150Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY DIODE
logo
Shenzhen Luguang Electr...
MMBD701 LUGUANG-MMBD701 Datasheet
207Kb / 1P
   Schottky Barrier Diodes
logo
Diode Semiconductor Kor...
MMBD701 DSK-MMBD701 Datasheet
200Kb / 2P
   Schottky Barrier Diodes
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
MMBD701 BILIN-MMBD701 Datasheet
132Kb / 2P
   Schottky Barrier Diodes
More results

Mô tả tương tự - MMBD701

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Guangdong Kexin Industr...
SD101AWS KEXIN-SD101AWS Datasheet
36Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE
SD103BWS KEXIN-SD103BWS Datasheet
34Kb / 1P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE
logo
SEMTECH ELECTRONICS LTD...
BAS40 SEMTECH_ELEC-BAS40 Datasheet
119Kb / 1P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE
logo
Weitron Technology
WSD751H WEITRON-WSD751H Datasheet
309Kb / 3P
   Surface Mount Schottky Barrier Diode
logo
GTM CORPORATION
GD751SD GTM-GD751SD Datasheet
134Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE
GS400SD GTM-GS400SD Datasheet
148Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE
GS402SD GTM-GS402SD Datasheet
163Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE
logo
Taiwan Semiconductor Co...
BAT46W TSC-BAT46W Datasheet
29Kb / 1P
   Surface Mount Schottky Barrier Diode
logo
Diodes Incorporated
SDMK0340L DIODES-SDMK0340L_08 Datasheet
107Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE
Rev. 10 - 2 June 2008
SDMG0340L DIODES-SDMG0340L_08 Datasheet
125Kb / 4P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE
Rev. 12 - 2 July 2008
SDM10K45 DIODES-SDM10K45_10 Datasheet
79Kb / 4P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE
Rev. 15 - 2 June 2010
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com