công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ADF4360-8BCPRL bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Analog Devices |
|
ADF4360-8BCPRL bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Analog Devices |
5 / 24 page ADF4360-8 Rev. A | Page 5 of 24 TIMING CHARACTERISTICS1 AVDD = DVDD = VVCO = 3.3 V ± 10%; AGND = DGND = 0 V; 1.8 V and 3 V logic levels used; TA = TMIN to TMAX, unless otherwise noted. Table 2. Parameter Limit at TMIN to TMAX (B Version) Unit Test Conditions/Comments t1 20 ns min LE setup time t2 10 ns min DATA to CLOCK setup time t3 10 ns min DATA to CLOCK hold time t4 25 ns min CLOCK high duration t5 25 ns min CLOCK low duration t6 10 ns min CLOCK to LE setup time t7 20 ns min LE pulse width 1 Refer to the Power-Up section for the recommended power-up procedure for this device. CLOCK DATA LE LE DB23 (MSB) DB22 DB2 DB1 (CONTROL BIT C2) DB0 (LSB) (CONTROL BIT C1) t1 t2 t3 t7 t6 t4 t5 Figure 2. Timing Diagram |
Số phần tương tự - ADF4360-8BCPRL |
|
Mô tả tương tự - ADF4360-8BCPRL |