công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STD1NK80Z bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STD1NK80Z
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-CHANNEL 800V - 13 廓 - 1 A TO-92 /SOT-223/DPAK/IPAK Zener - Protected SuperMESH??MOSFET
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STD1NK80Z bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - STMicroelectronics

  STD1NK80Z Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STD1NK80Z Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STD1NK80Z Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STD1NK80Z Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STD1NK80Z Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STD1NK80Z Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STD1NK80Z Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STD1NK80Z Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STD1NK80Z Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 15 page
background image
5/15
STQ1NK80ZR-AP - STN1NK80Z - STD1NK80Z - STD1NK80Z-1
Figure 9: Output Characteristics
Figure 10: Transconductance
Figure 11: Gate Charge vs Gate-source Voltage
Figure 12: Transfer Characteristics
Figure 13: Static Drain-source On Resistance
Figure 14: Capacitance Variations


Số phần tương tự - STD1NK80Z

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SHENZHEN DOINGTER SEMIC...
STD1NK80Z DOINGTER-STD1NK80Z Datasheet
1Mb / 5P
   N-Channel MOSFET uses advanced trench technology
More results

Mô tả tương tự - STD1NK80Z

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microsemi Corporation
STD1LNK60Z-1 MICROSEMI-STD1LNK60Z-1_06 Datasheet
732Kb / 14P
   N-CHANNEL 600V 13 OHM 0.8A TO-92/IPAK/SOT-223 Zener-Protected SuperMESH MOSFET
logo
STMicroelectronics
STD1LNK60Z-1 STMICROELECTRONICS-STD1LNK60Z-1 Datasheet
657Kb / 14P
   N-CHANNEL 600V 13 OHM 0.8A TO-92/IPAK/SOT-223 Zener-Protected SuperMESH MOSFET
September 2005 Rev. 6
STD1NK60 STMICROELECTRONICS-STD1NK60_08 Datasheet
429Kb / 15P
   N-CHANNEL 600V - 8廓 - 1A DPAK/TO-92/IPAK/SOT-223 SuperMESH MOSFET
STQ1NK60ZR-AP STMICROELECTRONICS-STQ1NK60ZR-AP_07 Datasheet
466Kb / 16P
   N-channel 600V - 13廓 - 0.8A - TO-92 - TO-251 - SOT-223 Zener-Protected SuperMESH??Power MOSFET
STP4NK80Z STMICROELECTRONICS-STP4NK80Z_06 Datasheet
546Kb / 18P
   N-channel 800V - 3廓 - 3A - TO-220/TO-220FP/DPAK/IPAK Zener - Protected SuperMESH??MOSFET
STD3NK50Z STMICROELECTRONICS-STD3NK50Z Datasheet
481Kb / 14P
   N-CHANNEL 500V - 2.8ohm - 2.3A TO-92/DPAK/IPAK Zener-Protected SuperMESH MOSFET
STP3NK80Z STMICROELECTRONICS-STP3NK80Z_06 Datasheet
537Kb / 18P
   N-channel 800V - 3.8廓 - 2.5A - TO-220/TO-220FP/DPAK/IPAK Zener-protected SuperMESH??Power MOSFET
STD2HNK60Z STMICROELECTRONICS-STD2HNK60Z Datasheet
497Kb / 16P
   N-channel 600V - 4.4廓 - 2A - TO-92/TO-220FP/DPAK/IPAK Zener-protected SuperMESH??Power MOSFET
STN1HNK60 STMICROELECTRONICS-STN1HNK60 Datasheet
485Kb / 15P
   N-CHANNEL 600V - 8-ohm - 1A DPAK/TO-92/IPAK/SOT-223 SuperMESH-TM MOSFET
STD2NK70Z STMICROELECTRONICS-STD2NK70Z_06 Datasheet
457Kb / 16P
   N-channel 700V - 6廓 - 1.6 A - DPAK/IPAK Zener protected SuperMESH??Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com