công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74ABTH16244DGGRE4 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Texas Instruments

tên linh kiện 74ABTH16244DGGRE4
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-BIT BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

74ABTH16244DGGRE4 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Texas Instruments

Back Button 74ABTH16244DGGRE4 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments 74ABTH16244DGGRE4 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments 74ABTH16244DGGRE4 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments 74ABTH16244DGGRE4 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments 74ABTH16244DGGRE4 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments 74ABTH16244DGGRE4 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments 74ABTH16244DGGRE4 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments 74ABTH16244DGGRE4 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments 74ABTH16244DGGRE4 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 13 page
background image
MECHANICAL DATA
MSSO001C – JANUARY 1995 – REVISED DECEMBER 2001
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
DL (R-PDSO-G**)
PLASTIC SMALL-OUTLINE PACKAGE
4040048 / E 12/01
48 PINS SHOWN
56
0.730
(18,54)
0.720
(18,29)
48
28
0.370
(9,40)
(9,65)
0.380
Gage Plane
DIM
0.420 (10,67)
0.395 (10,03)
A MIN
A MAX
0.010 (0,25)
PINS **
0.630
(16,00)
(15,75)
0.620
0.010 (0,25)
Seating Plane
0.020 (0,51)
0.040 (1,02)
25
24
0.008 (0,203)
0.0135 (0,343)
48
1
0.008 (0,20) MIN
A
0.110 (2,79) MAX
0.299 (7,59)
0.291 (7,39)
0.004 (0,10)
M
0.005 (0,13)
0.025 (0,635)
0
°–8°
0.005 (0,13)
NOTES: A. All linear dimensions are in inches (millimeters).
B. This drawing is subject to change without notice.
C. Body dimensions do not include mold flash or protrusion not to exceed 0.006 (0,15).
D. Falls within JEDEC MO-118


Số phần tương tự - 74ABTH16244DGGRE4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74ABTH16244A PHILIPS-74ABTH16244A Datasheet
75Kb / 10P
   16-bit buffer/line driver 3-State
1998 Oct 07
More results

Mô tả tương tự - 74ABTH16244DGGRE4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
74ACT16241 TI-74ACT16241 Datasheet
106Kb / 6P
[Old version datasheet]   16-BIT BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54AHC16244 TI-SN54AHC16244 Datasheet
219Kb / 12P
[Old version datasheet]   16-BIT BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54AHC16540 TI-SN54AHC16540 Datasheet
116Kb / 7P
[Old version datasheet]   16-BIT BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54AHC16541 TI-SN54AHC16541 Datasheet
116Kb / 7P
[Old version datasheet]   16-BIT BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54AHCT16541 TI-SN54AHCT16541 Datasheet
97Kb / 6P
[Old version datasheet]   16-BIT BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54ABT16540 TI1-SN54ABT16540_09 Datasheet
306Kb / 9P
[Old version datasheet]   16-BIT BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54ABTH16244 TI1-SN54ABTH16244_14 Datasheet
537Kb / 14P
[Old version datasheet]   16-BIT BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
logo
Renesas Technology Corp
HD74ALVCH16244 RENESAS-HD74ALVCH16244_15 Datasheet
151Kb / 11P
   16-bit Buffers / Drivers with 3-state Outputs
logo
Texas Instruments
SN54AHCT16541 TI-SN54AHCT16541_07 Datasheet
332Kb / 12P
[Old version datasheet]   16-BIT BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54AHCT16244 TI-SN54AHCT16244_08 Datasheet
344Kb / 13P
[Old version datasheet]   16-BIT BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54AHCT16240 TI-SN54AHCT16240_08 Datasheet
374Kb / 13P
[Old version datasheet]   16-BIT BUFFERS/DRIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com