công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS985C6R bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Fuji Electric

tên linh kiện TS985C6R
Giải thích chi tiết về linh kiện  SILICON DIODE
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FUJI [Fuji Electric]
Trang chủ  http://www.fujielectric.co.jp/eng/fdt/scd
Logo FUJI - Fuji Electric

TS985C6R bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Fuji Electric

Back Button TS985C6R Datasheet HTML 3Page - Fuji Electric TS985C6R Datasheet HTML 4Page - Fuji Electric TS985C6R Datasheet HTML 5Page - Fuji Electric TS985C6R Datasheet HTML 6Page - Fuji Electric TS985C6R Datasheet HTML 7Page - Fuji Electric TS985C6R Datasheet HTML 8Page - Fuji Electric TS985C6R Datasheet HTML 9Page - Fuji Electric TS985C6R Datasheet HTML 10Page - Fuji Electric TS985C6R Datasheet HTML 11Page - Fuji Electric Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 12 page
background image
MS5D3308
7/12
H04-004-03a
Fuji Electric Device Technology Co.,Ltd.
INSTALLATION
・Soldering involves temperatures which exceed the device storage temperature rating. To avoid
device damage and to ensure reliability, observe the following guidelines from the quality
assurance standard.
Table 1: Solder temperature and duration
Method
Solder
temperature
Duration
Number of times
Reflow
260℃max.
≦10sec
2times
・Recommendation temperature profile(Reflow)
・Recommendation soldering pads
Dimensions unit:mm
0
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
230℃
Post Cooling
-5℃/sec(max.)
4.5℃/sec(max.)
260℃(peak)
≦10sec
≧50sec
6℃/sec(max.)
Pre-heat
150∼180℃
60∼120sec
time [sec]


Số phần tương tự - TS985C6R

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fuji Electric
TS985C6R FUJI-TS985C6R Datasheet
642Kb / 6P
   Low-Loss Fast Recovery Diode
TS985C6R FUJI-TS985C6R_10 Datasheet
642Kb / 6P
   Low-Loss Fast Recovery Diode
More results

Mô tả tương tự - TS985C6R

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fuji Electric
YG963S6R FUJI-YG963S6R Datasheet
137Kb / 12P
   SILICON DIODE
ESAD92M-02RR FUJI-ESAD92M-02RR Datasheet
447Kb / 12P
   SILICON DIODE
ESAD92-03R FUJI-ESAD92-03R Datasheet
481Kb / 12P
   SILICON DIODE
ESAB92-02R FUJI-ESAB92-02R Datasheet
446Kb / 12P
   SILICON DIODE
logo
Sanken electric
FMG-24R SANKEN-FMG-24R Datasheet
226Kb / 3P
   Silicon Diode
FML-G12S SANKEN-FML-G12S Datasheet
197Kb / 4P
   Silicon Diode
FMX-22SL SANKEN-FMX-22SL Datasheet
140Kb / 5P
   Silicon Diode
FMX-2203 SANKEN-FMX-2203 Datasheet
223Kb / 4P
   Silicon Diode
FMXA-1104S SANKEN-FMXA-1104S Datasheet
137Kb / 5P
   Silicon Diode
FMX-G16S SANKEN-FMX-G16S Datasheet
149Kb / 5P
   Silicon Diode
MPL-102S SANKEN-MPL-102S Datasheet
336Kb / 4P
   Silicon Diode
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com