công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADF4360-4 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADF4360-4
Giải thích chi tiết về linh kiện  400 MHz to 6 GHz Broadband Quadrature Modulator
Download  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADF4360-4 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Analog Devices

Back Button ADF4360-4 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices ADF4360-4 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADF4360-4 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADF4360-4 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADF4360-4 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADF4360-4 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADF4360-4 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADF4360-4 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices ADF4360-4 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 32 page
background image
ADL5375
Rev. 0 | Page 7 of 32
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
Table 2.
Parameter
Rating
Supply Voltage, VPOS
5.5 V
IBBP, IBBN, QBBP, QBBN
0 V to 2 V
LOIP and LOIN
13 dBm
Internal Power Dissipation
ADL5375-05
1500 mW
ADL5375-15
1200 mW
θJA (Exposed Paddle Soldered Down)1
54°C/W
Maximum Junction Temperature
150°C
Operating Temperature Range
−40°C to +85°C
Storage Temperature Range
−65°C to +150°C
1 Per JDEC standard JESD 51-2. For information on optimizing thermal
impedance, see the Thermal Grounding and Evaluation Board Layout section.
Stresses above those listed under Absolute Maximum Ratings
may cause permanent damage to the device. This is a stress
rating only; functional operation of the device at these or any
other conditions above those indicated in the operational
section of this specification is not implied. Exposure to absolute
maximum rating conditions for extended periods may affect
device reliability.
ESD CAUTION


Số phần tương tự - ADF4360-4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADF4360-4 AD-ADF4360-4 Datasheet
2Mb / 20P
   300 MHz to 1000 MHz Quadrature Modulator
REV. 0
ADF4360-4 AD-ADF4360-4 Datasheet
480Kb / 24P
   Integrated Synthesizer and VCO
REV. A
ADF4360-4 AD-ADF4360-4 Datasheet
929Kb / 28P
   50 MHz to 1000 MHz Quadrature Demodulator
REV. A
ADF4360-4 AD-ADF4360-4 Datasheet
394Kb / 24P
   Integrated Synthesizer and VCO
ADF4360-4BCP AD-ADF4360-4BCP Datasheet
336Kb / 20P
   Integrated Synthesizer and VCO
REV. B
More results

Mô tả tương tự - ADF4360-4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
ADL5375 AD-ADL5375_13 Datasheet
926Kb / 36P
   400 MHz to 6 GHz Broadband Quadrature Modulator
REV. C
ADL5375ACPZ-R7 AD-ADL5375ACPZ-R7 Datasheet
926Kb / 36P
   400 MHz to 6 GHz Broadband Quadrature Modulator
REV. C
logo
Texas Instruments
TRF370417 TI-TRF370417 Datasheet
613Kb / 29P
[Old version datasheet]   50-MHz TO 6-GHz QUADRATURE MODULATOR
TRF370417_15 TI-TRF370417_15_15 Datasheet
1Mb / 31P
[Old version datasheet]   50-MHz TO 6-GHz QUADRATURE MODULATOR
TRF370417 TI1-TRF370417 Datasheet
1Mb / 34P
[Old version datasheet]   50-MHz to 6-GHz Quadrature Modulator
logo
Analog Devices
ADL5380 AD-ADL5380 Datasheet
840Kb / 36P
   400 MHz to 6 GHz Quadrature Demodulator
REV. 0
ADRF6701 AD-ADRF6701 Datasheet
1Mb / 36P
   400 MHz to 1250 MHz Quadrature Modulator
REV. 0
logo
Texas Instruments
TRF3705 TI1-TRF3705 Datasheet
890Kb / 37P
[Old version datasheet]   300-MHz to 4-GHz Quadrature Modulator
TRF37T05_15 TI-TRF37T05_15_15 Datasheet
1,000Kb / 37P
[Old version datasheet]   300-MHz to 4-GHz Quadrature Modulator
TRF3705_15 TI-TRF3705_15_15 Datasheet
994Kb / 38P
[Old version datasheet]   300-MHz to 4-GHz Quadrature Modulator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com