công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FGB3040CS bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FGB3040CS
Giải thích chi tiết về linh kiện  EcoSPARKTM 300mJ, 400V, N-Channel Current Sensing Ignition IGBT
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FGB3040CS bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Fairchild Semiconductor

  FGB3040CS Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FGB3040CS Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FGB3040CS Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FGB3040CS Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FGB3040CS Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FGB3040CS Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FGB3040CS Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FGB3040CS Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FGB3040CS Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
FGB3040CS Rev. A
www.fairchildsemi.com
7
Test Circuit and Waveforms
BVCER


Số phần tương tự - FGB3040CS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FGB3040CS FAIRCHILD-FGB3040CS_12 Datasheet
590Kb / 9P
   EcoSPARKTM 300mJ, 400V, N-Channel Current Sensing Ignition IGBT
More results

Mô tả tương tự - FGB3040CS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FGB3040CS FAIRCHILD-FGB3040CS_12 Datasheet
590Kb / 9P
   EcoSPARKTM 300mJ, 400V, N-Channel Current Sensing Ignition IGBT
ISL9V3040D3S FAIRCHILD-ISL9V3040D3S Datasheet
196Kb / 8P
   EcoSPARKTM 300mJ, 400V, N-Channel Ignition IGBT
ISL9V3040D3S FAIRCHILD-ISL9V3040D3S_04 Datasheet
172Kb / 8P
   EcoSPARKTM 300mJ, 400V, N-Channel Ignition IGBT
ISL9V3036D3S FAIRCHILD-ISL9V3036D3S_04 Datasheet
170Kb / 8P
   EcoSPARKTM 300mJ, 360V, N-Channel Ignition IGBT
ISL9V3036D3S FAIRCHILD-ISL9V3036D3S Datasheet
200Kb / 8P
   EcoSPARKTM 300mJ, 360V, N-Channel Ignition IGBT
logo
Unisonic Technologies
ISL9V3040D3S UTC-ISL9V3040D3S Datasheet
168Kb / 4P
   300mJ, 400V, N-CHANNEL IGNITION IGBT
logo
Fairchild Semiconductor
ISL9V2040D3S FAIRCHILD-ISL9V2040D3S_04 Datasheet
165Kb / 8P
   EcoSPARKTM 200mJ, 400V, N-Channel Ignition IGBT
FGD3040G2 FAIRCHILD-FGD3040G2 Datasheet
664Kb / 10P
   EcoSPARK짰2 300mJ, 400V, N-Channel Ignition IGBT
logo
ON Semiconductor
FGD3050G2 ONSEMI-FGD3050G2 Datasheet
758Kb / 7P
   EcoSPARKTM 2 300mJ, 500V, N-Channel Ignition IGBT
May, 2017, Rev. 1.0
logo
Fairchild Semiconductor
ISL9V2040D3S FAIRCHILD-ISL9V2040D3S Datasheet
195Kb / 8P
   EcoSPARKTM 200mJ, 400V, N-Channel Ignition IGBT
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com