công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADS5237IPAGG4 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Texas Instruments

tên linh kiện ADS5237IPAGG4
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual, 10-Bit, 65MSPS, 3.3V Analog-to-Digital Converter
Download  29 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

ADS5237IPAGG4 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Texas Instruments

Back Button ADS5237IPAGG4 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments ADS5237IPAGG4 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments ADS5237IPAGG4 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments ADS5237IPAGG4 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments ADS5237IPAGG4 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments ADS5237IPAGG4 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments ADS5237IPAGG4 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments ADS5237IPAGG4 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments ADS5237IPAGG4 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 29 page
background image
www.ti.com
AC CHARACTERISTICS
ADS5237
SBAS420A – AUGUST 2007 – REVISED OCTOBER 2007
TMIN = –40°C and TMAX = +85°C. Typical values are at TA = +25°C, clock frequency = maximum specified, 50% clock duty
cycle, AVDD = 3.3V, VDRV = 3.3V, –1dBFS, ISET = 56.2kΩ, and internal voltage reference, unless otherwise noted.
ADS5237
PARAMETER
CONDITIONS
MIN
TYP
MAX
UNIT
DYNAMIC CHARACTERISTICS
fIN = 5MHz
75
86
dBc
SFDR Spurious-free dynamic range
fIN = 32.5MHz
85
dBc
fIN = 70MHz
83
dBc
fIN = 5MHz
82
92
dBc
HD2 2nd-order harmonic distortion
fIN = 32.5MHz
87
dBc
fIN = 70MHz
85
dBc
fIN = 5MHz
75
86
dBc
HD3 3rd-order harmonic distortion
fIN = 32.5MHz
85
dBc
fIN = 70MHz
83
dBc
fIN = 5MHz
60.5
61.7
dBFS
SNR Signal-to-noise ratio
fIN = 32.5MHz
61.0
dBFS
fIN = 70MHz
60.7
dBFS
fIN = 5MHz
60.4
61.6
dBFS
SINAD Signal-to-noise and distortion
fIN = 32.5MHz
60.9
dBFS
fIN = 70MHz
60.5
dBFS
5MHz full-scale signal applied to one channel;
Crosstalk
–85
dBc
measurement taken on the channel with no input signal
f1 = 4MHz at –7dBFS
Two-tone, third-order
IMD3
90.9
dBFS
intermodulation distortion
f2 = 5MHz at –7dBFS
6
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2007, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Link(s): ADS5237


Số phần tương tự - ADS5237IPAGG4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Burr-Brown (TI)
ADS5231 BURR-BROWN-ADS5231 Datasheet
571Kb / 26P
   Dual, 12-Bit, 40MSPS, 3.3V Analog-to-Digital Converter
ADS5231IPAG BURR-BROWN-ADS5231IPAG Datasheet
571Kb / 26P
   Dual, 12-Bit, 40MSPS, 3.3V Analog-to-Digital Converter
ADS5231IPAGT BURR-BROWN-ADS5231IPAGT Datasheet
571Kb / 26P
   Dual, 12-Bit, 40MSPS, 3.3V Analog-to-Digital Converter
logo
Texas Instruments
ADS5232 TI-ADS5232 Datasheet
742Kb / 29P
[Old version datasheet]   Dual, 12-Bit, 65MSPS, 3.3V Analog-to-Digital Converter
ADS5232 TI1-ADS5232 Datasheet
1Mb / 32P
[Old version datasheet]   Dual, 12-Bit, 65MSPS, 3.3V Analog-to-Digital Converter
More results

Mô tả tương tự - ADS5237IPAGG4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADS5232 TI-ADS5232 Datasheet
742Kb / 29P
[Old version datasheet]   Dual, 12-Bit, 65MSPS, 3.3V Analog-to-Digital Converter
ADS5232 TI1-ADS5232_14 Datasheet
1Mb / 32P
[Old version datasheet]   Dual, 12-Bit, 65MSPS, 3.3V Analog-to-Digital Converter
ADS5221 TI-ADS5221 Datasheet
367Kb / 19P
[Old version datasheet]   12-Bit, 65MSPS Sampling, 3.3V ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS5277 TI1-ADS5277_14 Datasheet
1Mb / 33P
[Old version datasheet]   8-Channel, 10-Bit, 65MSPS Analog-to-Digital Converter
ADS5122 TI-ADS5122 Datasheet
393Kb / 19P
[Old version datasheet]   8-Channel, 10-Bit, 65MSPS, 1.8V CMOS ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS5122 TI1-ADS5122_13 Datasheet
504Kb / 21P
[Old version datasheet]   8-Channel, 10-Bit, 65MSPS, 1.8V CMOS ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Burr-Brown (TI)
ADS5231 BURR-BROWN-ADS5231 Datasheet
571Kb / 26P
   Dual, 12-Bit, 40MSPS, 3.3V Analog-to-Digital Converter
logo
Texas Instruments
DAC2900 TI1-DAC2900 Datasheet
746Kb / 21P
[Old version datasheet]   Dual, 10-Bit, 125MSPS DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
logo
Burr-Brown (TI)
DAC2900 BURR-BROWN-DAC2900 Datasheet
416Kb / 17P
   Dual, 10-Bit, 125MSPS DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
logo
Texas Instruments
DAC2900 TI-DAC2900_15 Datasheet
962Kb / 22P
[Old version datasheet]   Dual, 10-Bit, 125MSPS DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com